công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2411K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Weitron Technology

tên linh kiện 2SC2411K
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SC2411K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  2SC2411K Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SC2411K Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SC2411K Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SC2411K Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SC2411K Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
http://www.weitron.com.tw
WEITRON
SOT-23
1
2
3
2SC2411K
NPN General Purpose Transistors
Symbol
VCEO
VCBO
VEBO
Value
Unit
V
V
V
Rating
32
40
5.0
mW
Tj
200
Tstg
-55 to +150
+150
°C
°C
500
IC
PD
Collector Current - Continuous
mA
Emitter-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Collector-Base Voltage
MAXIMUM RATINGS(Ta=25°C)
Storage Temperature
Junction Temperature
Total Device Dissipation
TA=25°C
1/5
22-May-08
Lead(Pb)-Free
P b


Số phần tương tự - 2SC2411K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2411K ROHM-2SC2411K Datasheet
73Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2411K KEXIN-2SC2411K Datasheet
41Kb / 1P
   Medium Power Transistor
logo
Pan Jit International I...
2SC2411K PANJIT-2SC2411K Datasheet
359Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
logo
Rohm
2SC2411K ROHM-2SC2411K Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC2411K WINNERJOIN-2SC2411K Datasheet
129Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - 2SC2411K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
D882 AITSEMI-D882 Datasheet
554Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
2SD1007 AITSEMI-2SD1007 Datasheet
401Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN TRANSISTORS
REV1.1
logo
NXP Semiconductors
BC109C PHILIPS-BC109C Datasheet
55Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1997 Sep 03
2PC4617M PHILIPS-2PC4617M Datasheet
46Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
PMSTA05 PHILIPS-PMSTA05 Datasheet
56Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 29
JC546 PHILIPS-JC546 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 27
BCX70 PHILIPS-BCX70 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 15
BC546 PHILIPS-BC546 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
2004 Nov 25
logo
Weitron Technology
S8050 WEITRON-S8050 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
2PC4617M NXP-2PC4617M Datasheet
222Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
2003 Jul 15
BCV72.215 PHILIPS-BCV72.215 Datasheet
220Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com