công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N60 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weitron Technology

tên linh kiện 1N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diodes SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 30m/50m AMPERES 40/45VOLTS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

1N60 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  1N60 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 1N60 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Maximum Ratings (TA=25°C Unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
VRRM
IFSM
1N60
1N60P
Unit
V
Electrical Characteristics (TA=25°C Unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Typ
Unit
V
1N60/1N60P
IR
mA
mA
K/W
°C
°C
CJ
pF
WEITRON
http//www.weitron.com.tw
RθJA
40
45
30
50
500
150
250
1N60
1N60P
1N60
1N60P
1N60
1N60P
1N60P
-
2.0
6.0
1.0
µA
nS
-
-
-
-
-
Peak Forward Surge Current (tp≤1s)
Forward Continuous Current
Repetitive Peak Reverse Voltage
TJ
TSTG
-65 to +125
Operating Temperature Range
Thermal Resistance Junction to Ambient(1)
Strorage Temperature Range
1. On PC board 50mm x 50mm x 1.6mm
125
IF
Forward Voltage
IF=1mA
IF=30mA
IF=200mA
VF
0.32
0.24
0.65
0.5
0.5
0.1
0.5
0.5
1.0
1.0
0.65
1.0
1N60
Trr
2/2
23-Jan-07
Junction Capacitance
VR=1V, f=1MHz
VR=10V, f=1MHz
Reverse Current
VR=15V
Reverse Recovery Time
IF=IR=1mA, Irr=1mA, RC=100Ω


Số phần tương tự - 1N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N60 ETC-1N60 Datasheet
71Kb / 1P
   GOLD BONDED GERMANIUM DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N60 ZSELEC-1N60 Datasheet
434Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
1N60 ETC1-1N60 Datasheet
41Kb / 1P
   JEDEC DO-7 PACKAGE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N60 TGS-1N60 Datasheet
127Kb / 1P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 1N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
WSD751BS WEITRON-WSD751BS Datasheet
782Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 30m AMPERES 40 VOLTS
WSD521S-40 WEITRON-WSD521S-40 Datasheet
195Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS
WSD520BS-40 WEITRON-WSD520BS-40 Datasheet
1Mb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS
WSD521BS-40 WEITRON-WSD521BS-40 Datasheet
688Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS
logo
TAITRON Components Inco...
SD103A TAITRON-SD103A Datasheet
238Kb / 3P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
BAS81 GOOD-ARK-BAS81 Datasheet
114Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
Vishay Siliconix
MCL101A VISHAY-MCL101A Datasheet
98Kb / 4P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
Rev. 3, 25-Jun-01
logo
List of Unclassifed Man...
SBT103AT ETC1-SBT103AT Datasheet
50Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
BAS81 GOOD-ARK-BAS81_15 Datasheet
114Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
SBT103AD ETC1-SBT103AD Datasheet
42Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com