công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST1151A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Silicon Touch Technology Inc.

tên linh kiện ST1151A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-saturation, Low-voltage 1.5 Channel Bi-directional Motor Driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITI [Silicon Touch Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.siti.com.tw
Logo SITI - Silicon Touch Technology Inc.

ST1151A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Silicon Touch Technology Inc.

  ST1151A Datasheet HTML 1Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 2Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 3Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 4Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 5Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 6Page - Silicon Touch Technology Inc. ST1151A Datasheet HTML 7Page - Silicon Touch Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
點晶科技股份有限公司
SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC.
ST1151A
SP-ST1151A-A.004
Version
:A.004
Page
:5
Package Specifications
SOP8 : ST11151A_TSP1
Dim ensions in Millimeter
Dim ensions in Inches
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
1.35
1.60
1.75
0.053
0.063
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.45
0.057
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.197
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27
1.27
H
5.80
6.20
0.228
0.244
L
0.40
1.27
0.016
0.050
Y
0.10
0.004
θ
0
°
8
°
0
°
8
°
( 8-pin SOP )
D
E
H
B
A1
e
A
A2
7
°(4X)
θ
C
L
y
ST1151A
XXXXXX
*
* The package marking “XXXXXX” is a lot number and
therefore being subject to change.
MSOP8 : ST1151A_TMS1
Dimensions in Millimeter
Dimensions in Inches
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
0.81
0.92
1.07
0.032
0.036
0.042
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
A2
0.76
0.86
0.97
0.030
0.034
0.038
b
0.15
0.20
0.30
0.006
0.008
0.012
C
0.13
0.15
0.23
0.005
0.006
0.009
D
2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
E
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
E1
2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
e
0.65
0.026
L
0.40
0.53
0.66
0.016
0.021
0.026
Y
0.10
0.004
θ
0
°
6
°
0
°
6
°
(8-pin MSOP )
D
E1
E
b
A1
e
A
A2
12
°(4X)
θ
C
L
y
1151A
XXXX
*
* The lot number “XXXX” in product code will also be
subject to change on the package marking.


Số phần tương tự - ST1151A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST1151A ETC-ST1151A Datasheet
250Kb / 6P
   Low-saturation, Low-voltage 1.5 Channel Bi-directional Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - ST1151A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST1151A ETC-ST1151A Datasheet
250Kb / 6P
   Low-saturation, Low-voltage 1.5 Channel Bi-directional Motor Driver
logo
Unisonic Technologies
UH251 UTC-UH251 Datasheet
111Kb / 4P
   LOW-SATURATION, LOW-VOLTAGE 1.5 CHANNEL BI-DIRECTIONAL MOTOR DRIVER
logo
Silicon Touch Technolog...
11-MD111 SITI-11-MD111 Datasheet
261Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage 1.5 Channel Bi-directional Motor Driver
logo
List of Unclassifed Man...
ST1155A ETC1-ST1155A Datasheet
276Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage bi-directional Motor Driver
logo
Silicon Touch Technolog...
11-MD123 SITI-11-MD123 Datasheet
245Kb / 8P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
ST1152A SITI-ST1152A Datasheet
233Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
ST1155B SITI-ST1155B Datasheet
257Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
ST1152B SITI-ST1152B Datasheet
204Kb / 10P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
11-MD124 SITI-11-MD124 Datasheet
244Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
ST1155A SITI-ST1155A Datasheet
282Kb / 7P
   Low-saturation, Low-voltage Bi-directional Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com