công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL12W02-LT30 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TL12W02-LT30
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED lamps
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TL12W02-LT30 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TL12W02-LT30 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TL12W02-LT30 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TL12W02-L(T30)
2009-01-19
8
5. Leader and trailer sections of tape
Note 1: Empty trailer section
Note 2: Empty leader section
6. Packing form
(1) Packing quantity
Reel
500 pcs
Carton
1000 pcs
(2) Packing form: Each reel is sealed in an aluminum pack with silica gel.
(Note 1)
Leading part: 190 mm (min)
40 mm or more
(Note 2)
40 mm or more


Số phần tương tự - TL12W02-LT30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TL12W02-D TOSHIBA-TL12W02-D Datasheet
306Kb / 10P
   LED lamps
TL12W02-DT30 TOSHIBA-TL12W02-DT30 Datasheet
306Kb / 10P
   LED lamps
TL12W02-N TOSHIBA-TL12W02-N Datasheet
304Kb / 10P
   LED lamps
TL12W02-NT30 TOSHIBA-TL12W02-NT30 Datasheet
304Kb / 10P
   LED lamps
More results

Mô tả tương tự - TL12W02-LT30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TL21W02-D TOSHIBA-TL21W02-D Datasheet
259Kb / 9P
   LED lamps
logo
Lucky Light Electronic
AL-50-30IRC-850 LUCKY-LIGHT-AL-50-30IRC-850_15 Datasheet
351Kb / 5P
   LED Lamps
AL-31-40IRC-850 LUCKY-LIGHT-AL-31-40IRC-850_15 Datasheet
324Kb / 5P
   LED Lamps
AL-50-30UW5C LUCKY-LIGHT-AL-50-30UW5C_15 Datasheet
394Kb / 6P
   LED Lamps
logo
A-BRIGHT Inc
AL-513RGBW-C-002 A-BRIGHT-AL-513RGBW-C-002 Datasheet
241Kb / 7P
   LED Lamps
2008/6/10
logo
IDEA.lnc.
JGC0348 IDEA-JGC0348 Datasheet
37Kb / 2P
   LED LAMPS
JYC0118 IDEA-JYC0118 Datasheet
150Kb / 5P
   LED LAMPS
JYC0358 IDEA-JYC0358 Datasheet
388Kb / 5P
   LED LAMPS
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BL-R2132N BRIGHT-BL-R2132N Datasheet
277Kb / 5P
   LED LAMPS
BL-R4641T BRIGHT-BL-R4641T Datasheet
277Kb / 5P
   LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com