công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1313-RG0EMF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1313-RG0EMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1313-RG0EMF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology

  TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1313-RG0EMF Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS21974B-page 3
TC1313
Typical Application Circuits
10-Lead DFN
4.7 µF
Input
Voltage
4.7 µH
4.7 µF
2.1V @
1µF
3.3V @
4.5V to 5.5V
Adjustable-Output Application
121 kΩ
200 kΩ
4.99 kΩ
33 pF
1
2
6
8
7
9
10
5
4
3
SHDN2
VIN2
VOUT2
AGND
PGND
LX
VIN1
SHDN1
VOUT1
NC
4.7 µF
4.7 µH
4.7 µF
1.5V @ 500 mA
1µF
2.5V @ 300 mA
2.7V to 4.2V
TC1313
VOUT1
VOUT2
VIN
VOUT1
VOUT2
1.0 µF
*Optional
Capacitor
VIN2
300 mA
500 mA
Note:
Connect DFN package exposed pad to AGND.
10-Lead MSOP
Fixed-Output Application
TC1313
Note
VOUT2
VIN2
NC
LX
8
2
7
1
9
10
6
3
SHDN1
PGND
SHDN2
EP
11
4
5
VOUT1
AGND
VIN1


Số phần tương tự - TC1313-RG0EMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1313-AA0EMF MICROCHIP-TC1313-AA0EMF Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
TC1313-AA0EMFTR MICROCHIP-TC1313-AA0EMFTR Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
TC1313-AA0EUN MICROCHIP-TC1313-AA0EUN Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
TC1313-AA0EUNTR MICROCHIP-TC1313-AA0EUNTR Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
TC1313-AA1EMF MICROCHIP-TC1313-AA1EMF Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
More results

Mô tả tương tự - TC1313-RG0EMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1313 MICROCHIP-TC1313 Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
TC1303A MICROCHIP-TC1303A_08 Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303A MICROCHIP-TC1303A Datasheet
635Kb / 36P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2005
TC1303B MICROCHIP-TC1303B Datasheet
601Kb / 30P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2005
MCP1601 MICROCHIP-MCP1601 Datasheet
683Kb / 22P
   500 mA Synchronous BUCK Regulator
2003
MCP1601 MICROCHIP-MCP1601_13 Datasheet
511Kb / 24P
   500 mA Synchronous BUCK Regulator
11/29/12
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RP114X NISSHINBO-RP114X Datasheet
1Mb / 36P
   300 mA LDO REGULATOR
logo
Microchip Technology
MCP1603 MICROCHIP-MCP1603 Datasheet
774Kb / 26P
   2.0 MHz, 500 mA Synchronous Buck Regulator
2007
MCP1603 MICROCHIP-MCP1603_12 Datasheet
796Kb / 34P
   2.0 MHz, 500 mA Synchronous Buck Regulator
2007-2012 11/29/11
logo
ON Semiconductor
CAT6218 ONSEMI-CAT6218 Datasheet
166Kb / 9P
   300 mA CMOS LDO Regulator
December, 2009 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com