công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC384R480T065VM-00 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện BC384R480T065VM-00
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCM Array?
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

BC384R480T065VM-00 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vicor Corporation

Back Button BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation BC384R480T065VM-00 Datasheet HTML 10Page - Vicor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
VI BRICK BCM Array
BC384R480T065VM-00
vicorpower.com
Rev. 1.1
Page 6 of 10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Iout (A)
Output Voltage Ripple at 25ºC vs. Iout
Figure 7 – Typical Vripple vs. IOUT ; 384 Vin, no external capacitance
Figure 8 – CNTRL to VOUT startup waveform
Figure 9 – VIN to VOUT startup waveform
Figure 10 – CNTRL disable waveform, 384 VIN, 200 µF COUT full load
Safe Operating Area
0
200
400
600
800
1000
1200
43.85
44.85
45.85
46.85
47.85
48.85
49.85
50.85
Output Voltage (V)
Steady State
5mS 650W Ave
Figure 11 – Safe Operating Area vs. VOUT
SPECIFICATIONS


Số phần tương tự - BC384R480T065VM-00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
BC384R120T060VM-00 VICOR-BC384R120T060VM-00 Datasheet
336Kb / 6P
   BCM Array?
More results

Mô tả tương tự - BC384R480T065VM-00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
BC384R120T060VM-00 VICOR-BC384R120T060VM-00 Datasheet
336Kb / 6P
   BCM Array?
BC352R110T060VM-00 VICOR-BC352R110T060VM-00 Datasheet
337Kb / 6P
   BCM Array?
BC352R440T065VM-00 VICOR-BC352R440T065VM-00 Datasheet
956Kb / 10P
   BCM Array?
B048F120T30 VICOR-B048F120T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC352A110T024FP VICOR-BC352A110T024FP Datasheet
1Mb / 11P
   BCM??Bus Converter
B352F110T30 VICOR-B352F110T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F480T30 VICOR-B048F480T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F040T20 VICOR-B048F040T20 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC048A030T021FP VICOR-BC048A030T021FP Datasheet
663Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A120T030FP VICOR-BC048A120T030FP Datasheet
900Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com