công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC270A330M024PP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện MC270A330M024PP
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIL-COTS BCM??Bus Converter
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

MC270A330M024PP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vicor Corporation

Back Button MC270A330M024PP Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 10Page - Vicor Corporation MC270A330M024PP Datasheet HTML 11Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
PRELIMINARY DATASHEET
Bus Converter Module
MC270A330M024FP
vicorpower.com
Rev. 1.0
Page 7 of 17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
01
2345
678
Ripple vs. Load
Load Current (A)
Vpk-pk (mV)
Figure 7 — Vripple vs. IOUT ; 270 Vin, no external capacitance
Figure 8 — PC to VOUT startup waveform
Figure 9 —VIN to VOUT startup waveform
Figure 10 — Output voltage and input current ripple, 270 Vin,
235 W no COUT
Figure 11 — Positive load transient (0 – 7.3 A)
Figure 12 — Negative load transient (7.3 A – 0 A)
SPECIFICATIONS (CONT.)
WAVEFORMS (CONT.)


Số phần tương tự - MC270A330M024PP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
MC2707 MACOM-MC2707 Datasheet
245Kb / 3P
   Open Carrier Double-Balanced Mixer For Microwave Telecommunications
logo
M/A-COM Technology Solu...
MC2707 MA-COM-MC2707 Datasheet
97Kb / 3P
   Open Carrier Double-Balanced Mixer For Microwave Telecommunications
MC2707 MA-COM-MC2707 Datasheet
97Kb / 3P
   Open Carrier Double-Balanced Mixer
MC2707 MA-COM-MC2707 Datasheet
97Kb / 3P
   Open Carrier Double-Balanced Mixer
logo
Tyco Electronics
MC2707-2 MACOM-MC2707-2 Datasheet
245Kb / 3P
   Open Carrier Double-Balanced Mixer For Microwave Telecommunications
More results

Mô tả tương tự - MC270A330M024PP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
B048F120T30 VICOR-B048F120T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC352A110T024FP VICOR-BC352A110T024FP Datasheet
1Mb / 11P
   BCM??Bus Converter
B352F110T30 VICOR-B352F110T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F480T30 VICOR-B048F480T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F040T20 VICOR-B048F040T20 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC048A030T021FP VICOR-BC048A030T021FP Datasheet
663Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A120T030FP VICOR-BC048A120T030FP Datasheet
900Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC384A120T030FP VICOR-BC384A120T030FP Datasheet
780Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A040T020FP VICOR-BC048A040T020FP Datasheet
1Mb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A320T030FP VICOR-BC048A320T030FP Datasheet
886Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com