công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD-1203 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Volgen Kaga Electronics Inc.

tên linh kiện STD-1203
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADAPTER - 36W / 48W/ 60W
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VOLGEN [Volgen Kaga Electronics Inc.]
Trang chủ  http://www.volgen.com
Logo VOLGEN - Volgen Kaga Electronics Inc.

STD-1203 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Volgen Kaga Electronics Inc.

  STD-1203 Datasheet HTML 1Page - Volgen Kaga Electronics Inc. STD-1203 Datasheet HTML 2Page - Volgen Kaga Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Kaga Electronics(USA) Inc.
FEATURE
36W
60W
Desktop:IEC 320
C14
C14
C6,C8,C14
Input Range Voltage:90~264Vac,47~63HZ
ˇˇ
36 watt max.
60 watt max
ˇˇ
ˇˇ
ˇˇ
Leakage current: less than 3.5mA
ˇ
C6, C14
Leakage current: less than 0.25mA
×
C8
Load Regulation ±5%
ˇˇ
ˇˇ
Cable type
UL1185/18AWG
UL1185/18AWG
ˇˇ
300g
325g
LCD Monitor,Notebook,Printer,Portable device
ˇˇ
SAFETY
UL,cUL,GS,PSE,
UL,cUL,GS,PSE,
BSMI,CSA,3C
BSMI ,3C
EMI
CE Class B, Conduction & Raditato
ˇˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
48 watt max
ˇ
ˇ
ˇ
Over Voltage Protection
APPLICATION
ADAPTER - 36W / 48W/ 60W
Efficiency 80%typical
Short Circuit Protection
Weight
UL1185/18AWG
ˇ
UL,cUL,GS,PSE,
BSMI,CSA,N,3C
300g
48W
ˇ
SAFTY & EMI
M.T.B.F.:50,000 hours min.at 25℃,full load
Dimension:120(L)×60(W)×38(H)mm
Output power
×
ˇ


Số phần tương tự - STD-1203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Volgen Kaga Electronics...
STD-1201 VOLGEN-STD-1201 Datasheet
63Kb / 2P
   ADAPTER - 5W/10W
STD-12012T VOLGEN-STD-12012T Datasheet
75Kb / 2P
   ADAPTER-18W
STD-12016T VOLGEN-STD-12016T Datasheet
75Kb / 2P
   ADAPTER-18W
STD-1207 VOLGEN-STD-1207 Datasheet
113Kb / 2P
   ADAPTER - 90W
More results

Mô tả tương tự - STD-1203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CINCON ELECTRONICS Corp...
TRG36 CINCON-TRG36 Datasheet
355Kb / 2P
   36W SWITCHING ADAPTER
TRE36 CINCON-TRE36 Datasheet
265Kb / 2P
   36W SWITCHING ADAPTER
logo
MORNSUN Science& Techno...
MG03609HA MORNSUN-MG03609HA Datasheet
335Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
MI03609HA MORNSUN-MI03609HA Datasheet
328Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
logo
CINCON ELECTRONICS Corp...
TR36M CINCON-TR36M Datasheet
473Kb / 2P
   36W MEDICAL SWITCHING ADAPTER
logo
MORNSUN Science& Techno...
MY03609DA MORNSUN-MY03609DA Datasheet
321Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
MC03609HA MORNSUN-MC03609HA Datasheet
306Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
MA03609HA MORNSUN-MA03609HA Datasheet
328Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
ME03609HA MORNSUN-ME03609HA Datasheet
330Kb / 4P
   36W AC/DC Adapter
logo
Phihong USA Inc.
PMA36R-120PHW PHIHONG-PMA36R-120PHW Datasheet
151Kb / 3P
   36W Medical Grade Adapter with Interchangeable Plugs
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com