công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA922 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện CA922
Giải thích chi tiết về linh kiện  17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

CA922 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  CA922 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc CA922 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc CA922 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc CA922 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CA922 CA922A
2
MOTOROLA RF DEVICE DATA
Figure 1. DIN45004B Test
DIN
– 6 dB
– 60 dB
6 MHz
12 MHz
6 MHz
Figure 2. External Connections
C1, 2
≥ 0.01 µF (chip)
R = 65 Ohms, 2 Watts
Pin Configuration
Input
Output
R
C2
C1
1
2 3
4 5 6
7 8 9
VCC


Số phần tương tự - CA922

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Multi-Tech Systems, Inc...
CA9-9-D MULTITECH-CA9-9-D Datasheet
1Mb / 35P
   DE15M-DE9F Serial Cable, Data Only (6 ft)
December 29, 2014
logo
Extech Instruments Corp...
CA900 EXTECH-CA900 Datasheet
808Kb / 1P
   Extech Soft Protective Carrying Cases
logo
Motorola, Inc
CA901 MOTOROLA-CA901 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA901 MOTOROLA-CA901 Datasheet
222Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
logo
NXP Semiconductors
CA901 NXP-CA901 Datasheet
236Kb / 4P
   The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - CA922

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
CA901 MOTOROLA-CA901_1 Datasheet
222Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA901 MOTOROLA-CA901 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA912 MOTOROLA-CA912 Datasheet
52Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
BFW16A STMICROELECTRONICS-BFW16A Datasheet
88Kb / 4P
   CATV-MATV AMPLIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BFW16A NJSEMI-BFW16A Datasheet
73Kb / 2P
   CATV-MATV AMPLIFIERS
logo
Tyco Electronics
PAW887B MACOM-PAW887B Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
PAW- MACOM-PAW- Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
logo
Motorola, Inc
MHW7222 MOTOROLA-MHW7222 Datasheet
48Kb / 2P
   22 dB GAIN 750/860 MHz 110/128 CHANNEL CATV AMPLIFIERS
logo
NXP Semiconductors
CA901A NXP-CA901A Datasheet
236Kb / 4P
   The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
CA901 NXP-CA901 Datasheet
236Kb / 4P
   The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com