công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC2101 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC2101
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Packaged Low Noise PHEMT GaAs FETs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC2101 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transcom, Inc.

  TC2101 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC2101 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC2101 Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc. TC2101 Datasheet HTML 4Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
TC2101
REV4_20070504
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
2/4
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS
(TA=25
°°°°C) V
DS = 2 V, IDS = 10 mA
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
2
0.9332
-39.94
4.2345
139.60
0.0479
62.17
0.6820
-26.91
3
0.8691
-59.20
4.0461
121.08
0.0673
49.85
0.6478
-39.62
4
0.7888
-77.97
3.8790
103.08
0.0825
39.64
0.6063
-50.42
5
0.7071
-96.96
3.6815
85.82
0.0939
30.01
0.5571
-60.39
6
0.6190
-115.86
3.5050
69.45
0.1020
21.24
0.5019
-69.72
7
0.5355
-135.99
3.3332
53.51
0.1074
13.13
0.4395
-78.87
8
0.4622
-159.62
3.1635
36.99
0.1095
5.90
0.3760
-87.99
9
0.4177
174.21
3.0225
21.25
0.1133
-0.54
0.3060
-97.16
10
0.4071
145.51
2.8979
5.35
0.1178
-6.78
0.2197
-112.27
11
0.4350
116.89
2.7425
-10.82
0.1220
-12.84
0.1591
-140.60
12
0.4897
92.02
2.5755
-26.77
0.1239
-19.07
0.1388
174.36
13
0.5663
73.01
2.3953
-43.25
0.1250
-24.94
0.1954
134.41
14
0.6489
56.74
2.1736
-59.86
0.1262
-32.65
0.2872
113.57
15
0.7239
43.74
1.9317
-75.28
0.1235
-39.78
0.3803
98.86
16
0.7723
34.48
1.6923
-89.48
0.1197
-46.96
0.4525
87.96
17
0.8179
28.19
1.5142
-101.69
0.1176
-52.45
0.5088
80.94
18
0.8508
24.95
1.3686
-111.73
0.1172
-58.32
0.5605
76.32
10.0
5.0
3.0
4.0
-0.2
-0.4
Swp Max
18GHz
Swp Min
2GHz
S11
0
15
30
15
0
165
-180
-165
-1
50
-3
0
-15
Swp Max
18 GHz
Swp Min
2 GHz
Mag Max
0.15
0.075
Per Div
S12
0
15
30
150
165
-180
-165
-150
-30
-15
Swp Max
18 GHz
Swp Min
2 GHz
Mag Max
5
1
Per Div
S21
10.0
5.0
3.0
4.0
-0.2
-0.4
Swp Max
18GHz
Swp Min
2GHz
S22


Số phần tương tự - TC2101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC2101 FUMAN-TC2101 Datasheet
756Kb / 15P
   Telephone IC
More results

Mô tả tương tự - TC2101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC2201 TRANSCOM-TC2201 Datasheet
159Kb / 4P
   Plastic Packaged Low Noise PHEMT GaAs FETs
TC2211 TRANSCOM-TC2211 Datasheet
158Kb / 4P
   Plastic Packaged Low Noise PHEMT GaAs FETs
logo
List of Unclassifed Man...
TC2201 ETC1-TC2201 Datasheet
131Kb / 4P
   Plastic Packaged Low Noise PHEMT GaAs FETs
logo
Transcom, Inc.
TC2111 TRANSCOM-TC2111 Datasheet
162Kb / 4P
   Plastic Packaged Low Noise PHEMT GaAs FETs
logo
List of Unclassifed Man...
TC2182 ETC2-TC2182 Datasheet
104Kb / 4P
   Low Noise Ceramic Packaged PHEMT GaAs FETs
logo
Transcom, Inc.
TC2182 TRANSCOM-TC2182 Datasheet
227Kb / 3P
   Low Noise Ceramic Packaged PHEMT GaAs FETs
TC2282 TRANSCOM-TC2282 Datasheet
225Kb / 3P
   Low Noise Ceramic Packaged PHEMT GaAs FETs
TC3928 TRANSCOM-TC3928 Datasheet
155Kb / 2P
   Packaged Single-Bias Low Noise PHEMT GaAs FETs
TC3918 TRANSCOM-TC3918 Datasheet
229Kb / 3P
   Packaged Single-Bias Low Noise PHEMT GaAs FETs
logo
List of Unclassifed Man...
TC2571 ETC1-TC2571 Datasheet
151Kb / 3P
   1W Low-Cost Packaged PHEMT GaAs Power FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com