công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA912 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện CA912
Giải thích chi tiết về linh kiện  17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

CA912 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  CA912 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
CA912
MOTOROLA RF DEVICE DATA
PACKAGE DIMENSIONS
CASE 714P–03
ISSUE B
STYLE 2:
PIN 1. RF INPUT
2. GROUND
3. GROUND
4. RESISTOR-GROUND
5. GROUND
6. GROUND
7. GROUND
8. VCC 1
9. RF OUTPUT
STYLE 3:
PIN 1. RF INPUT
2. GROUND
3. GROUND
4. VCC 1
5. GROUND
6. GROUND
7. GROUND
8. VCC 2
9. RF OUTPUT
–A–
–F–
–Z–
J
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
–––
1.775
–––
45.08
INCHES
B
–––
1.085
–––
27.56
C
–––
0.870
–––
22.10
D
0.018
0.022
0.46
0.56
E
0.465
0.510
11.81
12.95
F
0.300
0.325
7.62
8.25
G
0.100 BSC
2.54 BSC
J
0.156 BSC
3.96 BSC
K
0.330
0.370
8.38
9.40
L
1.000 BSC
25.40 BSC
N
0.165 BSC
4.19 BSC
P
0.100 BSC
2.54 BSC
Q
0.148
0.168
3.76
4.27
R
–––
0.595
–––
15.11
S
1.500 BSC
38.10 BSC
V
0.209
0.239
5.31
6.07
W
0.425
–––
10.80
–––
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
S
R
V
Q 2 PL
D 9 PL
A
0.25 (0.010) S TF MM
B
–T–
N
C
X
0.51 (0.020) M TA M
–E–
L
G
1 23456 789
6 32UNC–2B
A
0.25 (0.010) M ZT
M
2 PL
K
P
W
–X–


Số phần tương tự - CA912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
CA912 NXP-CA912 Datasheet
234Kb / 4P
   VHF/UHF CATV Amplifier
REV 7
More results

Mô tả tương tự - CA912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
CA901 MOTOROLA-CA901_1 Datasheet
222Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA922 MOTOROLA-CA922 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA901 MOTOROLA-CA901 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
logo
Tyco Electronics
PAW887B MACOM-PAW887B Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
PAW- MACOM-PAW- Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
logo
NXP Semiconductors
CA912 NXP-CA912 Datasheet
234Kb / 4P
   VHF/UHF CATV Amplifier
REV 7
BGD885 NXP-BGD885_01 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain power doubler amplifier
2001 Nov 02
BGX885N NXP-BGX885N_01 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier
2001 Nov 14
BGE885 NXP-BGE885_01 Datasheet
56Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier
2001 Oct 31
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD885_2015 JMNIC-BGD885_2015 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain power doubler amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com