công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA912 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện CA912
Giải thích chi tiết về linh kiện  17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

CA912 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  CA912 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc CA912 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CA912
2
MOTOROLA RF DEVICE DATA
–60 dB
–6 dB
Figure 1. DIN45004B Test
DIN
12 3 4
5 6 7 8 9
C1
≥ 0.01 µF (chip)
C1
Output
Input
Pin Configuration
VCC
Figure 2. External Connections
Case 714P–03, Style 3
6 MHz
12 MHz
6 MHz


Số phần tương tự - CA912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
CA912 NXP-CA912 Datasheet
234Kb / 4P
   VHF/UHF CATV Amplifier
REV 7
More results

Mô tả tương tự - CA912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
CA901 MOTOROLA-CA901_1 Datasheet
222Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA922 MOTOROLA-CA922 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
CA901 MOTOROLA-CA901 Datasheet
63Kb / 4P
   17 dB 40-860 MHz VHF/UHF CATV/MATV AMPLIFIERS
logo
Tyco Electronics
PAW887B MACOM-PAW887B Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
PAW- MACOM-PAW- Datasheet
36Kb / 1P
   40-860 MHz. 28 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
logo
NXP Semiconductors
CA912 NXP-CA912 Datasheet
234Kb / 4P
   VHF/UHF CATV Amplifier
REV 7
BGD885 NXP-BGD885_01 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain power doubler amplifier
2001 Nov 02
BGX885N NXP-BGX885N_01 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier
2001 Nov 14
BGE885 NXP-BGE885_01 Datasheet
56Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier
2001 Oct 31
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD885_2015 JMNIC-BGD885_2015 Datasheet
57Kb / 8P
   860 MHz, 17 dB gain power doubler amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com