công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBH0270A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBH0270A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBH0270A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FSBH0270A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBH0270A Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
© 2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FSBH0F70A, FSBH0170/A, FSBH0270/A, FSBH0370 • Rev. 1.0.1
2
Ordering Information
Part Number Sense FET
Operating
Temperature Range
VIN Pin
(PIN #4)
Eco Status Package
Packing
Method
FSBH0F70ANY
0.5A 700V
-40°C to +105°C
FSBH0170ANY
1.0A 700V
-40°C to +105°C
FSBH0270ANY
2.0A 700V
-40°C to +105°C
Not Available
FSBH0170NY
1.0A 700V
-40°C to +105°C
FSBH0270NY
2.0A 700V
-40°C to +105°C
FSBH0370NY
3.0A 700V
-40°C to +105°C
Enabled
Green
8-Pin Dual
In-Line
Package
(DIP)
Tube
For Fairchild’s definition of Eco Status, please visit: http://www.fairchildsemi.com/company/green/rohs_green.html
.
Application Diagram
HV
Drain
GND
VDD
FB
VIN
Figure 1. Typical Flyback Application
Output Power Table
(1)
230VAC ± 15%
(2)
85-265VAC
Product
Adapter
(3)
Open Frame
(4)
Adapter
(3)
Open Frame
(4)
FSBH0F70A
7W
10W
6W
8W
FSBH0170/A
10W
15W
9W
13W
FSBH0270/A
14W
20W
11W
16W
FSBH0370
17.5W
25W
13W
19W
Notes:
1.
The maximum output power can be limited by junction temperature.
2.
230 VAC or 100/115 VAC with doublers.
3.
Typical continuous power in a non-ventilated enclosed adapter with sufficient drain pattern as a heat sink at
50
°C ambient.
4.
Maximum practical continuous power in an open-frame design with sufficient drain pattern as a heat sink at
50
°C ambient.


Số phần tương tự - FSBH0270A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBH0270A FAIRCHILD-FSBH0270A Datasheet
801Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSBH0270ANY FAIRCHILD-FSBH0270ANY Datasheet
801Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
More results

Mô tả tương tự - FSBH0270A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSDM0265RNB FAIRCHILD-FSDM0265RNB Datasheet
904Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSDM1265RB FAIRCHILD-FSDM1265RB Datasheet
380Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSDM0465RE FAIRCHILD-FSDM0465RE_07 Datasheet
405Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL106HR FAIRCHILD-FSL106HR Datasheet
942Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL116LR FAIRCHILD-FSL116LR Datasheet
934Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL136HR FAIRCHILD-FSL136HR Datasheet
1,004Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL136MR FAIRCHILD-FSL136MR Datasheet
903Kb / 13P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSD210B FAIRCHILD-FSD210B Datasheet
853Kb / 18P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS)
FSL137MRIN FAIRCHILD-FSL137MRIN Datasheet
1Mb / 15P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL117MRIN FAIRCHILD-FSL117MRIN Datasheet
1Mb / 15P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSL126MRT FAIRCHILD-FSL126MRT Datasheet
873Kb / 13P
   Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com