công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP9547S8TG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STP9547S8TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  P Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STP9547S8TG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  STP9547S8TG Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology STP9547S8TG Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
STP9547
P Channel Enhancement Mode MOSFET
-
6.8A
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2007, Stanson Corp.
STP9547 2007. Rev.1
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Static
Drain-Source
Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=-250uA
-40
V
Gate Threshold
Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=-
250uA
-1.0
-3.0
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
±100
nA
VDS=-24V,VGS=0V
-1
Zero Gate Voltage
Drain Current
IDSS
VDS=-24V,VGS=0V
TJ=85℃
-5
uA
On-State Drain
Current
ID(on)
VDS=-5V,VGS=-4.5V
-10
A
Drain-source On-
Resistance
RDS(on)
VGS=-10V,ID=-5.6A
VGS=-4.5V,ID=-5.2A
47
62
60
80
Forward
Transconductance
gfs
VDS=-15V,ID=-5.6V
13
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-2.3A,VGS=0V
-0.8
-1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
16
24
Gate-Source Charge
Qgs
2.3
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=-15V,VGS=-10V
ID≡-3.5A
4.5
nC
Input Capacitance
Ciss
680
Output Capacitance
Coss
120
Reverse
TransferCapacitance
Crss
VDS ==-15V,VGS=0V
f=1MHz
75
pF
14
25
Turn-On Time
td(on)
tr
16
26
43
70
Turn-Off Time
td(off)
tf
VDD=-15V,RL=15Ω
ID=-1A,VGEN=-10V
RG=6Ω
30
52
nS


Số phần tương tự - STP9547S8TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP9547S8RG VBSEMI-STP9547S8RG Datasheet
921Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP9547S8TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com