công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4972S8TG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STN4972S8TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STN4972S8TG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Stanson Technology

  STN4972S8TG Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology STN4972S8TG Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
STN4972
Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
8.5A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2007, Stanson Corp.
STN4972 2008. V1
TYPICAL CHARACTERICTICS (25℃ Unless Note)


Số phần tương tự - STN4972S8TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4972 DOINGTER-STN4972 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STN4972S8TG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anpec Electronics Corop...
APM7312 ANPEC-APM7312 Datasheet
118Kb / 9P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN7002D SYNC-POWER-SPN7002D Datasheet
258Kb / 9P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4410D TSC-TSM4410D Datasheet
164Kb / 5P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM9966 ANPEC-APM9966 Datasheet
151Kb / 12P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM7322K ANPEC-APM7322K Datasheet
117Kb / 10P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
2N7002DW DIODES-2N7002DW_15 Datasheet
217Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMG4800LSD DIODES-DMG4800LSD_15 Datasheet
249Kb / 6P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN601DMK DIODES-DMN601DMK_16 Datasheet
513Kb / 7P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
8205A HOTTECH-8205A Datasheet
821Kb / 2P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMN2040LSD DIODES-DMN2040LSD Datasheet
158Kb / 4P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMG8822UTS DIODES-DMG8822UTS Datasheet
156Kb / 6P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com