công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2341S23RG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST2341S23RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  P Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST2341S23RG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  ST2341S23RG Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST2341S23RG Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST2341S23RG Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST2341S23RG Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST2341S23RG Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST2341S23RG Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
ST2341
P Channel Enhancement Mode MOSFET
-3.5A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
ST2341 2006. Rev.1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ Max Unit
Static
Drain-Source Breakdown
Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=-250uA
-20
V
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=-250uA -0.35
-0.9
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
±
100 nA
VDS=-20V,VGS=0V
-1
Zero Gate Voltage Drain
Current
IDSS
VDS=-20V,VGS=0V
TJ=55℃
-10
uA
On-State Drain Current
ID(on)
VDS≦-5V,VGS=-4.5V
-6
A
Drain-source On-Resistance
RDS(on)
VGS=-4.5V,ID=-3.3A
VGS=-2.5V,ID=-2.8A
VGS=-1.8V,ID=-2.3A
0.036
0.045
0.055
Forward Transconductance
gfs
VDS=-5V,ID=-4V
3.0
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-1A,VGS=0V
-0.8 -1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
8.0
13
Gate-Source Charge
Qgs
1.2
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=-6V
VGS=-4.5V
ID≣-3.3A
2.2
nC
Input Capacitance
Ciss
700
Output Capacitance
Coss
160
Reverse Transfer
Capacitance
Crss
VDS=-6.0V
VGS=0V
F=1MHz
120
pF
15
25
Turn-On Time
td(on)
tr
35
55
60
90
Turn-Off Time
td(off)
tf
VDD=-6V
RL=6Ω
ID=-1.0A
VGEN=-4.5V
RG=6Ω
40
40
nS


Số phần tương tự - ST2341S23RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST2341S23RG VBSEMI-ST2341S23RG Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
ST2341S23RG_V2 ETC2-ST2341S23RG_V2 Datasheet
607Kb / 6P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - ST2341S23RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com