công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG1024NZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG1024NZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 1.2 A, 175 m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG1024NZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDG1024NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG1024NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FDG1024NZ Rev.B
Figure 7.
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4
5
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 1.2 A
VDD = 10 V
VDD = 5 V
VDD = 15 V
Gate Charge Characteristics
Figure 8.
0.1
1
10
20
5
10
100
300
f = 1 MHz
VGS = 0 V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Crss
Coss
Ciss
Capacitance vs Drain
to Source Voltage
Figure 9.
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
0.1 ms
10 ms
DC
1 s
100 ms
1 ms
VDS, DRAIN to SOURCE VOLTAGE (V)
THIS AREA IS
LIMITED BY r
DS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
RθJA = 415
oC/W
TA = 25
oC
Forward Bias Safe
Operating Area
Figure 10.
0246
8
10
12
14
10
-3
10
-1
10
10
3
10
5
VGS = 0 V
TJ = 25 oC
TJ = 125 oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Gate Leakage Current vs Gate to Source
Voltage
Figure 11. Single Pulse Maximum Power Dissipation
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.1
1
10
100
V
GS = 4.5 V
t, PULSE WIDTH (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 415
oC/W
TA = 25
oC
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted


Số phần tương tự - FDG1024NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDG1024NZ VBSEMI-FDG1024NZ Datasheet
932Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG1024NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8602 FAIRCHILD-FDC8602 Datasheet
257Kb / 7P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 1.2 A, 350 m廓
FDT86256 FAIRCHILD-FDT86256 Datasheet
251Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150 V, 1.2 A, 845 m廓
FDMA1024NZ FAIRCHILD-FDMA1024NZ Datasheet
315Kb / 7P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 5.0 A, 54 m廓
FDMC8200S FAIRCHILD-FDMC8200S Datasheet
467Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 10 m廓, 20 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDME820NZT FAIRCHILD-FDME820NZT Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9 A, 18 m廓
FDPF3860TYDTU FAIRCHILD-FDPF3860TYDTU Datasheet
589Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 20 A, 38.2 m廓
FDMS86250 FAIRCHILD-FDMS86250 Datasheet
272Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150 V, 20 A, 25 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660_12 Datasheet
288Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDME410NZT FAIRCHILD-FDME410NZT Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 7 A, 26 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com