công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6778A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6778A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 14.0 m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6778A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6778A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6778A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6778A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6778A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6778A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6778A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
3
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD6778A Rev.C
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted
Figure 1.
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
10
20
30
40
50
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
PULSE DURATION = 80 µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
V
GS = 3.5 V
V
GS = 6 V
V
GS = 4 V
V
DS
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
On Region Characteristics
Figure 2.
0
10
2030
4050
0
1
2
3
4
5
V
GS = 4.5 V
PULSE DURATION = 80 µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
ID, DRAIN CURRENT (A)
V
GS = 10 V
V
GS = 6 V
V
GS = 4 V
V
GS = 3.5 V
Normalized On-Resistance
vs Drain Current and Gate Voltage
Figure 3. Normalized On Resistance
-75 -50 -25
0
25
50
75
100 125 150 175
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID = 10 A
VGS = 10 V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC
)
vs Junction Temperature
Figure 4.
2468
10
0
10
20
30
40
50
60
ID = 10 A
TJ = 25 oC
TJ = 150 oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
PULSE DURATION = 80 µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
On-Resistance vs Gate to
Source Voltage
Figure 5. Transfer Characteristics
01
234
56
0
10
20
30
40
50
VDS = 3.5 V
PULSE DURATION = 80 µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
TJ = -55 oC
TJ = 25 oC
TJ = 175 oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 6.
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
1
10
50
TJ = -55 oC
TJ = 25 oC
TJ = 175 oC
VGS = 0 V
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
Source to Drain Diode
Forward Voltage vs Source Current


Số phần tương tự - FDD6778A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6778A ISC-FDD6778A Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD6778A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6780A FAIRCHILD-FDD6780A Datasheet
336Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 8.6 m廓
FDD6776A FAIRCHILD-FDD6776A Datasheet
337Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 7.5 m廓
FDD6796A FAIRCHILD-FDD6796A Datasheet
325Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 5.7 m廓
FDD6760A FAIRCHILD-FDD6760A Datasheet
329Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 3.2 m廓
FDD6770A FAIRCHILD-FDD6770A Datasheet
316Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 4.0 m廓
FDMC8588 FAIRCHILD-FDMC8588 Datasheet
366Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMC8588DC FAIRCHILD-FDMC8588DC Datasheet
401Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMS86250 FAIRCHILD-FDMS86250 Datasheet
272Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150 V, 20 A, 25 m廓
FDD6796 FAIRCHILD-FDD6796 Datasheet
287Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMS7670 FAIRCHILD-FDMS7670_12 Datasheet
274Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 3.8 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com