công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA2810C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện CA2810C
Giải thích chi tiết về linh kiện  34 dB 10-450 MHz 800 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

CA2810C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  CA2810C Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc CA2810C Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc CA2810C Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc CA2810C Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1
CA2810C
MOTOROLA RF DEVICE DATA
The RF Line
Wideband Linear Amplifier
. . . designed for amplifier applications in 50 ohm systems requiring wide
bandwidth, low noise and low distortion. This hybrid provides excellent gain
stability with temperature and linear amplification as a result of the push–pull
circuit design.
• Specified Characteristics at VCC = 24 V, TC = 25°C:
• Frequency Range — 10 to 450 MHz
Output Power — 1 W Typ @ 1 dB Compression, f = 200 MHz
Power Gain — 34 dB Typ @ f = 50 MHz
PEP — 400 mW Typ @ –32 dB IMD
Noise Figure — 5 dB Max @ f = 300 MHz
• All Gold Metallization for Improved Reliability
MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
DC Supply Voltage
VCC
28
Vdc
RF Power Input
Pin
+ 5
dBm
Operating Case Temperature Range
TC
– 20 to +100
°C
Storage Temperature Range
Tstg
– 40 to +100
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 25°C, VCC = 24 V, 50 Ω system unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Frequency Range
BW
10
450
MHz
Gain Flatness (f = 10 – 450 MHz)
FL
±1.5
dB
Power Gain (f = 50 MHz)
PG
33
34
35
dB
Noise Figure, Boradband (f = 300 MHz)
NF
5
dB
Power Output — 1 dB Compression (f = 200 MHz)
Po1 dB
800
1000
mW
Third Order Intercept (See Figure 10, f1 = 300 MHz)
ITO
43
dBm
Input/Output VSWR (f = 10– 450 MHz)
VSWR
2:1
Second Harmonic Distortion
(Po = 100 mW, f2H = 10– 300 MHz)
dso
– 55
– 45
dB
Reverse Isolation (f = 10– 450 MHz)
40
dB
Peak Envelope Power
(Two Tone Distortion Test — See Figure 10)
(f = 10 – 450 MHz @ –32 dB IMD)
PEP
400
mW
Supply Current
ICC
270
310
330
mA
Order this document
by CA2810C/D
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
CA2810C
34 dB
10 – 450 MHz
800 mWATT
WIDEBAND
LINEAR AMPLIFIER
CASE 714F–03, STYLE 1
[CA (POS. SUPPLY)]
© Motorola, Inc. 1994


Số phần tương tự - CA2810C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
CA2810C NXP-CA2810C Datasheet
260Kb / 4P
   The RF Line Wideband Linear Amplifier
More results

Mô tả tương tự - CA2810C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
CA2830C MOTOROLA-CA2830C Datasheet
77Kb / 4P
   34.5 dB 5-200 MHz 800 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIERS
CA2818C MOTOROLA-CA2818C Datasheet
121Kb / 4P
   18.5 dB 0.35-400 MHz 1000 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
CA2842C MOTOROLA-CA2842C Datasheet
126Kb / 4P
   22 dB 10-400 MHz 1.2 WATTS WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
logo
Tyco Electronics
PAW788 MACOM-PAW788 Datasheet
52Kb / 1P
   40-750 MHz. 34 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
PAW588 MACOM-PAW588 Datasheet
52Kb / 1P
   40-550 MHz. 34 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM0825-40Q STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40Q Datasheet
142Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-40 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40 Datasheet
129Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
logo
Motorola, Inc
CA2832C MOTOROLA-CA2832C Datasheet
99Kb / 4P
   35.5 dB 1-200 MHz 1.6 WATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY65119 SKYWORKS-SKY65119 Datasheet
328Kb / 10P
   700 - 800 MHz Linear Power Amplifier
logo
American Microsemicondu...
AMS2818C AMMSEMI-AMS2818C Datasheet
563Kb / 1P
   1-200MHz 19.0 dB CATV Wideband Linear Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com