công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB07A1L0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Glenair, Inc.

tên linh kiện CB07A1L0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qualifi ed Connectors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLENAIR [Glenair, Inc.]
Trang chủ  http://www.glenair.com
Logo GLENAIR - Glenair, Inc.

CB07A1L0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Glenair, Inc.

  CB07A1L0 Datasheet HTML 1Page - Glenair, Inc. CB07A1L0 Datasheet HTML 2Page - Glenair, Inc. CB07A1L0 Datasheet HTML 3Page - Glenair, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
© 2008 Glenair, Inc.
CAGE Code 06324
Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com
28
E-Mail: sales@glenair.com
VG95351 and VG96934 Qualified Connectors
Shown with heatshrink boot purchased separately..
24.2 MAX
15.5 MAX
18.0 MAX
DETAIL
A
14.2 MAX
A
B
C
D
E
F
G
KNURL
VG95351 D7
7 pin in-line receptacle with solder cup contacts.
Maximum weight 16 grams.
VG Part Number
Glenair Part no.
VG95351D7
CB07D1L0
.
A
C
D
E
F
G
B
14.2 MAX.
21.9 MAX.
17.0
Ø 18.0
MAX.
Ø 13.5 MAX.
4.0
2.0
PG 9 THREAD
I.A.W. DIN 40430
LOCATION OF
POLARIZING CODE
VG95351 E7
7 pin panel mount receptacle with PG9 thread and
solder cup pins. Maximum weight 16 grams.
VG Part Number
Glenair Part no.
VG95351E7
CB07E1L0
Ø 3.1
32.0 MAX.
Ø 18.0
MAX.
.
VG95351 Z1
Gasket for use with VG95351 Style B connector. Nitrile rubber.
Maximum weight 3 grams.
VG Part Number
Glenair Part no.
VG95351Z1
CBGK-B
10.7 I.D. x 1.8
.
VG95351 Z2
O-ring for use with VG95351 Style B connector. Nitrile rubber.
Maximum weight 2 grams.
VG Part Number
Glenair Part no.
VG95351Z2
CBOR-B
VG95351 STYLE D: IN-LINE RECEPTACLE
VG95351 STYLE E: THREADED-IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
VG95351 STYLE Z1: GASKET
VG95351 STYLE Z2: O-RING


Số phần tương tự - CB07A1L0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
CB0 EATON-CB0 Datasheet
3Mb / 27P
   Single Row Terminal Blocks
CB00210207C1 EATON-CB00210207C1 Datasheet
3Mb / 27P
   Single Row Terminal Blocks
CB00210207C2 EATON-CB00210207C2 Datasheet
3Mb / 27P
   Single Row Terminal Blocks
CB00210207C3 EATON-CB00210207C3 Datasheet
3Mb / 27P
   Single Row Terminal Blocks
CB00210207C4 EATON-CB00210207C4 Datasheet
3Mb / 27P
   Single Row Terminal Blocks
More results

Mô tả tương tự - CB07A1L0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glenair, Inc.
CB10A1L0 GLENAIR-CB10A1L0 Datasheet
647Kb / 10P
   Qualifi ed Connectors
VG96934 GLENAIR-VG96934 Datasheet
818Kb / 10P
   VG95351 and VG96934 Qualifi ed Connectors
logo
IRC - a TT electronics ...
RL50D1002F IRCTT-RL50D1002F Datasheet
100Kb / 2P
   Precision Mil-Qualifi ed Metal Glaze Resistor
logo
YUXIANG Magnetc materia...
ED28 YUXIANG-ED28 Datasheet
101Kb / 1P
   ED CORES
logo
Adels-Contact
115113 ADELS-115113 Datasheet
120Kb / 2P
   900 ED FR
logo
C&K Components
EDEDM CK-COMPONENTS-EDEDM Datasheet
139Kb / 2P
   ED & EDM Domes
logo
Lapp.
21700538 LAPP-21700538 Datasheet
139Kb / 1P
   ED-CAN-AX
17.09.2018
logo
PHOENIX CONTACT
1663637 PHOENIX-1663637 Datasheet
100Kb / 4P
   CK2,5-ED-4,00ST AG
1663417 PHOENIX-1663417 Datasheet
100Kb / 4P
   CK1,6-ED-0,75BU AG
1663446 PHOENIX-1663446 Datasheet
100Kb / 4P
   CK1,6-ED-2,50BU AG
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com