công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL346BCCZ-RL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL346BCCZ-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power Digital Accelerometer
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL346BCCZ-RL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL346BCCZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
ADXL346
Preliminary Technical Data
Rev. PrC | Page 6 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 3. X-Axis Zero
g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
Figure 4. Y-Axis Zero
g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
Figure 5. Z-Axis Zero
g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
Figure 6. X-Axis Self-Test Response at 25°C, VS = 2.5 V
Figure 7. Y-Axis Self-Test Response at 25°C, VS = 2.5 V
Figure 8. Z-Axis Self-Test Response at 25°C, VS = 2.5 V


Số phần tương tự - ADXL346BCCZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL346 AD-ADXL346 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ AD-ADXL346ACCZ Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ-RL AD-ADXL346ACCZ-RL Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ-RL7 AD-ADXL346ACCZ-RL7 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346 AD-ADXL346_1 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADXL346BCCZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL346 AD-ADXL346_1 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL344 AD-ADXL344 Datasheet
593Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power Digital MEMS Accelerometer
ADXL343 AD-ADXL343 Datasheet
649Kb / 36P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g
Rev. PrA
ADXL367 AD-ADXL367 Datasheet
2Mb / 64P
   Micropower, 3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g Digital Output MEMS Accelerometer
Rev. 0
ADXL313 AD-ADXL313 Datasheet
598Kb / 28P
   3-Axis, 짹0.5 g/짹1 g/짹2 g/짹4 g Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL317 AD-ADXL317 Datasheet
637Kb / 38P
   3-Axis, 짹16 g, I2S Digital Accelerometer
ADXL326 AD-ADXL326 Datasheet
308Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹16 g Accelerometer
REV. 0
ADXL312ACPZ AD-ADXL312ACPZ Datasheet
434Kb / 32P
   3-Axis, 짹1.5 g/짹3 g/짹6 g/짹12 g Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL327 AD-ADXL327 Datasheet
330Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹2 g Accelerometer
REV. 0
ADXL312 AD-ADXL312_V01 Datasheet
507Kb / 32P
   3-Axis, 짹1.5 g/짹3 g/짹6 g/짹12 g Digital Accelerometer
Rev. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com