công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL326BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL326BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small, Low Power, 3-Axis 짹16 g Accelerometer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL326BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADXL326BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADXL326BCPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADXL326
Rev. 0 | Page 9 of 16
0
100
200
300
400
500
600
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
SUPPLY (V)
Figure 21. Typical Current Consumption vs. Supply Voltage
1
2
3
4
OUTPUTS ARE OFFSET
FOR CLARITY
CH1: POWER, 2V/DIV
CH2: XOUT, 500mV/DIV
CH4: ZOUT, 500mV/DIV
TIME (1ms/DIV)
CH3: YOUT, 500mV/DIV
Figure 22. Typical Turn-On Time, VS = 3 V,
CX = CY = CZ = 0.0047 μF


Số phần tương tự - ADXL326BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL320 AD-ADXL320 Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320EB AD-ADXL320EB Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320JCP-REEL AD-ADXL320JCP-REEL Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320JCP-REEL7 AD-ADXL320JCP-REEL7 Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL320JCP1 AD-ADXL320JCP1 Datasheet
412Kb / 16P
   Small and Thin 5 g Accelerometer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADXL326BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL317 AD-ADXL317 Datasheet
637Kb / 38P
   3-Axis, 짹16 g, I2S Digital Accelerometer
ADXL377BCPZ-RL7 AD-ADXL377BCPZ-RL7 Datasheet
261Kb / 12P
   Small, Low Power, 3-Axis 200 g Accelerometer
REV. 0
ADXL335 AD-ADXL335_10 Datasheet
430Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹3 g Accelerometer
REV. B
ADXL335 AD-ADXL335 Datasheet
130Kb / 11P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹3 g Accelerometer
Rev. PrA
ADXL327 AD-ADXL327 Datasheet
330Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹2 g Accelerometer
REV. 0
ADXL325 AD-ADXL325 Datasheet
309Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL377BCPZ-RL7 AD-ADXL377BCPZ-RL7 Datasheet
261Kb / 12P
   Small, Low Power, 3-Axis 200 g Accelerometer
Rev. 0
ADXL330 AD-ADXL330_15 Datasheet
490Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
ADXL346 AD-ADXL346_1 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL316 AD-ADXL316 Datasheet
277Kb / 14P
   Small, Low Power, 3-Axis plus minus16 g Accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com