công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BD-E542RD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
BD-E542RD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
1 / 3 page B BR RIIG GH HT T L LE ED D E EL LE EC CT TR RO ON NIIC CS S C CO OR RP P.. B BD D--E E5 54 42 2R RD D Ver.1.0 Page 1 of 3 SINCE 1981 PIN 1. G D1 + E D F B DP C A D2 5 G 10 A 9 B 1 C 4 D 3 E F 6 D1 8 2 DP 7 D2 ● Package Dimensions : Notes: 1. All dimensions are in millimeters(inches). 2. Tolerance is ±0.25mm(.01")unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. ● Features : 1. 0.56 inch (14.20 mm) Digit Height. 2. Continuous uniform segments. 3. Low power requirement. 4. Excellent characters appearance. 5. Solid state reliability. 6. Categorized for luminous intensity. 7. Duplex drive common anode. ● Description : 1. The BD-E542RD is a 14.20 mm (0.56") high dual digit seven segments display. 2. This product use green chips, which are made from GaP on GaP substrate. 3. This product have a black face and white segments. 4. This product doesn't contain restriction substance, comply ROHS standard. ● Internal Circuit Diagram : 佰鴻工業股份有限公司 http://www.brtled.com |
Số phần tương tự - BD-E542RD |
|
Mô tả tương tự - BD-E542RD |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |