công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD-E302RD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BD-E302RD
Giải thích chi tiết về linh kiện  green chips, which are made from GaP on GaP substrate
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BD-E302RD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BD-E302RD Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-E302RD Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-E302RD Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
B
BR
RIIG
GH
HT
T L
LE
ED
D E
EL
LE
EC
CT
TR
RO
ON
NIIC
CS
S C
CO
OR
RP
P..
B
BD
D--E
E3
30
02
2R
RD
D
Ver.2.0 Page 3 of 3
SINCE 1981
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
(25℃ Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)
Forward Voltage (V)
12
3
45
0
10
20
30
40
50
Fig.2 Forward Current VS.
Forward Voltage
Wavelength(nm)
Fig.1 Relative Radiant Intensity VS. Wavelength
Ambient Temperature Ta( C)
Forward Current(mA)
-40
-20
0
20
40
60
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Fig.3 Relative Luminous
Intensity VS.
Ambient Temperature
Fig.4 Relative Luminous
Intensity VS.
Forward Current
10
20
30
40
50
1.0
2.0
3.0
0
460
490
0.5
520
550
1.0
640
580
610
Ambient Temperature Ta( C)
Fig.5 Forward Current
0
10
20
40
20
60
40
50
Derating Curve VS.
80
100
30
120
Ambient Temperature
0.0
0
佰鴻工業股份有限公司
http://www.brtled.com


Số phần tương tự - BD-E302RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BD-E302RD-B BRIGHT-BD-E302RD-B Datasheet
213Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
More results

Mô tả tương tự - BD-E302RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BA-2G10UW BRIGHT-BA-2G10UW Datasheet
145Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BA-4G7UW-B BRIGHT-BA-4G7UW-B Datasheet
213Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-A302ND-A BRIGHT-BD-A302ND-A Datasheet
208Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-F542RD BRIGHT-BD-F542RD Datasheet
163Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-A502RD BRIGHT-BD-A502RD Datasheet
255Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-C402ND BRIGHT-BD-C402ND Datasheet
171Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-E402RD BRIGHT-BD-E402RD Datasheet
245Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BA-2G2UW BRIGHT-BA-2G2UW Datasheet
183Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-A512RD BRIGHT-BD-A512RD Datasheet
186Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-C542RD BRIGHT-BD-C542RD Datasheet
248Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com