công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD-C814RD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BD-C814RD
Giải thích chi tiết về linh kiện  hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BD-C814RD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BD-C814RD Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-C814RD Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-C814RD Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
B
BR
RIIG
GH
HT
T L
LE
ED
D E
EL
LE
EC
CT
TR
RO
ON
NIIC
CS
S C
CO
OR
RP
P..
B
BD
D--C
C8
81
14
4R
RD
D
Ver.1.0 Page 3 of 3
SINCE 1981
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
(25℃ Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)
Fig.1 Relative Radiant Intensity VS. Wavelength
Wavelength(nm)
Forward Voltage
Fig.4 Relative Luminous
Forward Current(mA)
Forward Voltage (V)
0.0
0
1.0
2.0
3.0
0
0
30
10
20
40
50
40
10
20
30
50
Forward Current
4
Intensity VS.
12
3
5
Fig.2 Forward Current VS.
560
0
0.5
1.0
590
620
Ambient Temperature
Ambient Temperature
Derating Curve VS.
Fig.5 Forward Current
Ambient Temperature Ta( C)
Ambient Temperature Ta( C)
0
0
20
10
30
40
80
60
20
40
0.5
50
-40
0
1.5
1.0
3.0
2.5
2.0
0
-20
20
120
100
40
60
Fig.3 Relative Luminous
650
680
Intensity VS.
710
740
佰鴻工業股份有限公司
http://www.brtled.com


Số phần tương tự - BD-C814RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yellow Stone Corp
BD-C814RD YSTONE-BD-C814RD Datasheet
198Kb / 2P
   DUAL DIGIT LED DISPLAY
More results

Mô tả tương tự - BD-C814RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BD-A514RE BRIGHT-BD-A514RE Datasheet
265Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BD-C304ND BRIGHT-BD-C304ND Datasheet
239Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BD-E304RD BRIGHT-BD-E304RD Datasheet
212Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BD-E544RE BRIGHT-BD-E544RE Datasheet
192Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BA-2E2UW BRIGHT-BA-2E2UW Datasheet
213Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate.
BA-3E12UW BRIGHT-BA-3E12UW Datasheet
179Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BD-E524RD BRIGHT-BD-E524RD Datasheet
227Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BA-10E1UD BRIGHT-BA-10E1UD Datasheet
201Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate.
BD-E324RD BRIGHT-BD-E324RD Datasheet
287Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BA-8E9UW BRIGHT-BA-8E9UW Datasheet
226Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate
BD-F304RD BRIGHT-BD-F304RD Datasheet
243Kb / 3P
   hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate.
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com