công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD-C512RD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BD-C512RD
Giải thích chi tiết về linh kiện  green chips, which are made from GaP on GaP substrate
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BD-C512RD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BD-C512RD Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-C512RD Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BD-C512RD Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
B
BR
RIIG
GH
HT
T L
LE
ED
D E
EL
LE
EC
CT
TR
RO
ON
NIIC
CS
S C
CO
OR
RP
P..
B
BD
D--C
C5
51
12
2R
RD
D
Ver.2.0 Page 2 of 3
SINCE 1981
Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Power Dissipation Per Segment
Pd
80
mW
Forward Current Per Segment
IF
30
mA
Peak Forward Current Per Segment
IFP
(Duty 1/10, 1KHZ)
150
mA
Reverse Voltage Per Segment
VR
5
V
Operating Temperature
Topr
-40℃~80℃
-
Storage Temperature
Tstg
-40℃~85℃
-
Soldering Temperature
(1/16" From Body)
Tsol
260℃ For 5 Seconds
-
Electrical And Optical Characteristics(Ta=25℃)
Parameter
Symbol Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage Per Segment
Vf
IF=10mA
-
2.2
2.5
V
Luminous Intensity Per Segment
Iv
IF=10mA
-
3.5
-
mcd
Reverse Current Per Segment
IR
VR=5V
-
-
100
µA
Peak Wave Length
λ
p
IF=10mA
-
568
-
nm
Dominant Wave Length
λ
d
IF=10mA
569
-
574
nm
Spectral Line Half-width
∆λ
IF=10mA
-
30
-
nm
佰鴻工業股份有限公司
http://www.brtled.com


Số phần tương tự - BD-C512RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BD-C512RD ETC1-BD-C512RD Datasheet
202Kb / 2P
   DUAL DIGIT LED DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - BD-C512RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BA-2G10UW BRIGHT-BA-2G10UW Datasheet
145Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BA-4G7UW-B BRIGHT-BA-4G7UW-B Datasheet
213Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-A302ND-A BRIGHT-BD-A302ND-A Datasheet
208Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-F542RD BRIGHT-BD-F542RD Datasheet
163Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-A502RD BRIGHT-BD-A502RD Datasheet
255Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-C402ND BRIGHT-BD-C402ND Datasheet
171Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-E402RD BRIGHT-BD-E402RD Datasheet
245Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BA-2G2UW BRIGHT-BA-2G2UW Datasheet
183Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate.
BD-A512RD BRIGHT-BD-A512RD Datasheet
186Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-C542RD BRIGHT-BD-C542RD Datasheet
248Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
BD-E302RD BRIGHT-BD-E302RD Datasheet
212Kb / 3P
   green chips, which are made from GaP on GaP substrate
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com