công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M-FIAM7MG3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện M-FIAM7MG3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military COTS 28 Vin Filter Input Attenuator Module
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

M-FIAM7MG3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vicor Corporation

  M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation M-FIAM7MG3 Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Set your site on VICOR at vicorpower.com
Vicor Corp. Tel: 800-735-6200, 978-470-2900 Fax: 978-475-6715
M-FIAM7
Rev. 2.4
Page 5 of 6
0.195
4,95
1.400*
35,56
1.000*
25,40
0.700*
17,78
0.400*
10,16
1.790**
45,47
0.06
1,5
R
(4X)
0.158
4,01
5
6
7
8
9
12
34
±0.003
±0,08
* DENOTES TOL =
PCB THICKNESS
0.062
±0.010
1,57
±0,25
SHORT PIN STYLE
0.094
±0.003
2,39
±0,08
INBOARD
SOLDER
MOUNT
0.43
10,9
0.53
13,5
1.900*
48.26
1.900*
48,26
1.575**
40,00
0.164
±0.003
4,16
±0,08
LONG PIN STYLE
0.094
±0.003
2,39
±0,08
ONBOARD
SOLDER
MOUNT
0.164
±0.003
4,16
±0,08
PLATED
THROUGH HOLE
DIA
(7X)
(2X)
** PCB WINDOW
ALL MARKINGS
THIS SURFACE
PINS STYLES
SOLDER:TIN / LEAD
HOT SOLDER DIPPED
MODUMATE: GOLD PLATED COPPER
RoHS: GOLD PLATED COPPER
ALUMINUM
BASEPLATE
Module Pins
No.
Function
Label
1+In
+
2
No
NC
Connection
3
Ground
EMI/GND
4– In
5– Out–
6
ON/OFF
ON/OFF
7
No
NC
Connection
8
No
NC
Connection
9+Out+
MECHANICAL DRAWINGS
Figure 8 – Mechanical diagram
Figure 9 – PCB Mounting Specifications


Số phần tương tự - M-FIAM7MG3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
M-FIAM3 VICOR-M-FIAM3 Datasheet
270Kb / 4P
   Military 270Vin Filter Input Attenuator Module
logo
Powerbox
M-FIAM3 POWERBOX-M-FIAM3 Datasheet
552Kb / 1P
   MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
M-FIAM3BI11 POWERBOX-M-FIAM3BI11 Datasheet
552Kb / 1P
   MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
M-FIAM3BI12 POWERBOX-M-FIAM3BI12 Datasheet
552Kb / 1P
   MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
M-FIAM3BI13 POWERBOX-M-FIAM3BI13 Datasheet
552Kb / 1P
   MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
More results

Mô tả tương tự - M-FIAM7MG3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
M-FIAM5BM21 VICOR-M-FIAM5BM21 Datasheet
432Kb / 7P
   Military COTS 28 Vin Filter Input Attenuator Module
M-FIAM9M21 VICOR-M-FIAM9M21 Datasheet
577Kb / 7P
   Military COTS 28 Vin Filter Input Attenuator Module
M-FIAM3M21 VICOR-M-FIAM3M21 Datasheet
316Kb / 6P
   Military COTS 270 Vin Filter Input Attenuator Module
logo
Powerbox
M-FIAM3 POWERBOX-M-FIAM3 Datasheet
552Kb / 1P
   MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
logo
Vicor Corporation
M-FIAM3 VICOR-M-FIAM3 Datasheet
270Kb / 4P
   Military 270Vin Filter Input Attenuator Module
M-FIAM5 VICOR-M-FIAM5 Datasheet
188Kb / 5P
   Military 28Vin Filter Input Attenuator Module
logo
Powerbox
MI-A22-MU POWERBOX-MI-A22-MU Datasheet
449Kb / 1P
   200 WATTS MILITARY COTS INPUT ATTENUATOR MODULES
logo
Vicor Corporation
MIL-STD-810 VICOR-MIL-STD-810 Datasheet
100Kb / 1P
   Military COTS Ripple Attenuator Modules
logo
SynQor Worldwide Headqu...
MCOTS-F-28-P-QT SYNQOR-MCOTS-F-28-P-QT Datasheet
1Mb / 7P
   MILITARY COTS EMI FILTER
logo
Powerbox
MI-RAM-I2 POWERBOX-MI-RAM-I2 Datasheet
411Kb / 1P
   MILITARY COTS OUTPUT RIPPLE ATTENUATOR MODULES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com