công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC384A480T033FP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện BC384A480T033FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCM Bus Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

BC384A480T033FP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vicor Corporation

Back Button BC384A480T033FP Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation BC384A480T033FP Datasheet HTML 10Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
PRELIMINARY DATASHEET
Bus Converter Module
BC384A480T033FP
vicorpower.com
Rev. 1.0
Page 6 of 16
0
2
4
6
8
10
12
14
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
No Load Power Dissipation vs Line
-40
25
100
Input Voltage
T
:
CASE
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
360
384
400
Full Load Efficiency vs Temperature
Case Temperature (ºC)
V :
IN
η
PD
Efficiency & Power Dissipation -40°C Case
60
65
70
75
80
85
90
95
01
23
45
67
8
Output Load (A)
9
11
13
15
17
19
21
360
384
400
360
384
400
V :
IN
5
7
9
11
13
15
17
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Output Load (A)
Efficiency & Power Dissipation 25ºC Case
360
384
400
360
384
400
V :
IN
η
PD
4
6
8
10
12
14
16
18
20
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Output Load (A)
Efficiency & Power Dissipation 100ºC Case
360
384
400
360
384
400
V :
IN
η
PD
100
120
140
160
180
200
220
240
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (ºC)
0.7
7.05
Rout vs Case Temperature
I
:
OUT
Figure 1 — No load power dissipation vs. VIN; TCASE
Figure 2 — Full load efficiency vs. temperature; VIN
Figure 3 — Efficiency and power dissipation at -40°C (case); VIN
Figure 4 — Efficiency and power dissipation at 25°C (case); VIN
Figure 5 — Efficiency and power dissipation at 100°C (case); VIN
Figure 6 —ROUT vs. temperature vs. IOUT
SPECIFICATIONS (CONT.)
WAVEFORMS


Số phần tương tự - BC384A480T033FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
BC384A120T030FP VICOR-BC384A120T030FP Datasheet
780Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC384A120T030FP VICOR-BC384A120T030FP Datasheet
244Kb / 2P
   BCM??Bus Converter
BC384A120T030TP VICOR-BC384A120T030TP Datasheet
780Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
More results

Mô tả tương tự - BC384A480T033FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
B048F120T30 VICOR-B048F120T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC352A110T024FP VICOR-BC352A110T024FP Datasheet
1Mb / 11P
   BCM??Bus Converter
B352F110T30 VICOR-B352F110T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F480T30 VICOR-B048F480T30 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
B048F040T20 VICOR-B048F040T20 Datasheet
1Mb / 12P
   BCM Bus Converter
BC048A030T021FP VICOR-BC048A030T021FP Datasheet
663Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A120T030FP VICOR-BC048A120T030FP Datasheet
900Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC384A120T030FP VICOR-BC384A120T030FP Datasheet
780Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A040T020FP VICOR-BC048A040T020FP Datasheet
1Mb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A320T030FP VICOR-BC048A320T030FP Datasheet
886Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
BC048A060T024FP VICOR-BC048A060T024FP Datasheet
1,012Kb / 11P
   BCM??Bus Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com