công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2099F-E2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện BU2099F-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial / Parallel 4-input Drivers
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2099F-E2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  BU2099F-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2099F-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 25 page
background image
1/24
www.rohm.com
2009.06 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Serial-in / Parallel-out Driver Series
Serial / Parallel
4-input Drivers
BU2050F,BU2092F,BU2092FV,BU2099FV,BD7851FP,BU2152FS
Description
Serial-in-parallel-out driver incorporates a built-in shift register and a latch circuit to control a maximum of 24 LED by a 4-line
interface, linked to a microcontroller.
A single external resistor can set the output current value of the constant current up to a maximum of 50mA. (BD7851FP only)
CMOS open drain output type products can drive the maximum current of 25mA.
Features
1) LED can be driven directly.
2) Parallel output of a maximum of 24 bit
3) Operational on low voltage (2.7V to 5.5V)
4) Cascade connection is possible (BU2050F and BU2092F,BU2092FV are not acceptable)
Application
For AV equipment such as, audio stereo sets, videos and TV sets, PCs, control microcontroller mounted equipment.
Product line-up
Parameter
BU2050F
BU2092F
BU2092FV
BU2099FV
BD7851FP
BU2152FS
Unit
Output current
25
25
25
25
50
25
mA
Output line
8
12
12
12
16
24
line
Output type
CMOS
Open drain
Constant
current
CMOS
-
Package
SOP14
SOP18
SSOP-B20
SSOP-B20
HSOP25
SSOP-A32
-
No.09051EAT03


Số phần tương tự - BU2099F-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2099F-E2 ROHM-BU2099F-E2 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
More results

Mô tả tương tự - BU2099F-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD7851FP-E2 ROHM-BD7851FP-E2 Datasheet
451Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_09 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BU2099FV ROHM-BU2099FV_15 Datasheet
1Mb / 16P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2152FS ROHM-BU2152FS_15 Datasheet
1Mb / 16P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2092F ROHM-BU2092F_15 Datasheet
1Mb / 17P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_16 Datasheet
1Mb / 15P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2098F ROHM-BU2098F_09 Datasheet
299Kb / 13P
   Serial / Parallel 2-input Drivers
BU2090F ROHM-BU2090F_15 Datasheet
1Mb / 16P
   2-input Serial- in / Parallel- out Drivers
logo
Micrel Semiconductor
MIC5800 MICREL-MIC5800 Datasheet
114Kb / 6P
   4/8-Bit Parallel-Input Latched Drivers
MIC5800 MICREL-MIC5800_15 Datasheet
560Kb / 11P
   4/8-Bit Parallel-Input Latched Drivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com