công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC_A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện TC_A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip tantalum capacitors
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TC_A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button TC_A Datasheet HTML 4Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 5Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 6Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 7Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 8Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 9Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 10Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 11Page - Rohm TC_A Datasheet HTML 12Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
TC Series A Case
Tantalum capacitors
Rev.D
9/11
Malfunction rate as function of operating
Malfunction rate as function of circuit resistance ( /V)
temperature and rated voltage
0.01
0.02
0.03
0.06
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
Ratio=
Rated Voltage
Applied Voltage
1.0
0.7
0.5
0.3
0.1
20
40
60
85
Fig.3
OPERATING TEMPERATURE ( C)
0.4
0.6
0.8
1.0
2.0
4.0
6.0
0.1
0.2
0.6
0.4
3.0
1.0
2.0
RESISTANCE OF CIRCUIT (
Ω / V)
Fig.4
(4) Maximum power dissipation
Warming of the capacitor due to ripple voltage balances with warming caused by Joule heating and by radiated heat.
Maximum allowable warming of the capacitor is to 5 C above ambient temperature. When warming exceeds 5 C, it can
damage the dielectric and cause a short circuit.
Power dissipation (P) = I
2
R
Ripple current
P : As shown in table at right
R : Equivalent series resistance
Notes:
1. Please be aware that when case size is changed, maximum allowable power dissipation is reduced.
2. Maximum power dissipation varies depending on the package. Be sure to use a case which will keep warming within
the limits shown in the table below.
Allowable power dissipation (W) and maximum temperature rising
Case
Temp.
0.070
A case (3216)
0.063
0.056
0.028
0.025
P case (2012)
0.022
0.020
0.010
5552
Max. Temp Rise [ C]
+25 C
+55 C
+85 C
+125 C


Số phần tương tự - TC_A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC-A95 ETC2-TC-A95 Datasheet
98Kb / 1P
   LAMINATED TAPE
logo
Topstek Inc.
TC5A TOPSTEK-TC5A Datasheet
154Kb / 4P
   Topstek Current Transducer
TC5A4V TOPSTEK-TC5A4V Datasheet
154Kb / 4P
   Topstek Current Transducer
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBAS16 TAK_CHEONG-TCBAS16 Datasheet
166Kb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT Very Small Outline Flat Lead Plastic Package General Purpose Application High Speed Switching Diode
TCBAS16 TAK_CHEONG-TCBAS16 Datasheet
185Kb / 5P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT High Speed Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - TC_A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B45294 EPCOS-B45294 Datasheet
249Kb / 5P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Rohm
TC_A ROHM-TC_A_11 Datasheet
933Kb / 8P
   Chip tantalum capacitors
logo
NIC-Components Corp.
NTC-T105K35TRBF NIC-NTC-T105K35TRBF Datasheet
125Kb / 7P
   Tantalum Chip Capacitors
NTC-T475K16TRAF NIC-NTC-T475K16TRAF Datasheet
125Kb / 7P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Kemet Corporation
T491B105M KEMET-T491B105M Datasheet
126Kb / 4P
   TANTALUM CHIP CAPACITORS
logo
Rohm
TCO_B ROHM-TCO_B Datasheet
136Kb / 6P
   Chip tantalum capacitors
TCSP0G227M8R-V1 ROHM-TCSP0G227M8R-V1 Datasheet
1,017Kb / 9P
   Chip tantalum capacitors
2022.6.3 - Rev.005
logo
EPCOS
B45196L EPCOS-B45196L Datasheet
853Kb / 16P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Rohm
TCT_P ROHM-TCT_P Datasheet
117Kb / 7P
   Chip tantalum capacitors
TC_P ROHM-TC_P Datasheet
102Kb / 12P
   Chip tantalum capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com