công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS1008F-221+ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PREMO CORPORATION S.L

tên linh kiện CS1008F-221+
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic Chip Inductor 1008 High Q (10nH-4700nH)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PREMO [PREMO CORPORATION S.L]
Trang chủ  http://www.grupopremo.com
Logo PREMO - PREMO CORPORATION S.L

CS1008F-221+ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PREMO CORPORATION S.L

  CS1008F-221+ Datasheet HTML 1Page - PREMO CORPORATION S.L  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - CS1008F-221+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
CS1001-7R POWER-ONE-CS1001-7R Datasheet
147Kb / 4P
   100 Watt DC-DC Converters
logo
CUI INC
CS1005B CUI-CS1005B Datasheet
340Kb / 4P
   CURRENT SENSOR
CS1005B CUI-CS1005B Datasheet
362Kb / 4P
   CURRENT SENSOR
02/19/2020
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS1005C0G104B100NBA SAMWHA-CS1005C0G104B100NBA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
CS1005C0G104B100NBB SAMWHA-CS1005C0G104B100NBB Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
More results

Mô tả tương tự - CS1008F-221+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PREMO CORPORATION S.L
FS1008 PREMO-FS1008 Datasheet
150Kb / 1P
   Ferrite Chip Inductor 1008 High L
CS0402 PREMO-CS0402 Datasheet
345Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0402 High Q(1nH-120nH)
CS0805F PREMO-CS0805F Datasheet
360Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0805 High Q (2.2nH-1000nH)
CS0603 PREMO-CS0603 Datasheet
382Kb / 2P
   Ceramic Chip Inductor 0603 High Q(1.6nH-390nH)
logo
Murata Manufacturing Co...
LQM2HPN2R2MG0L MURATA-LQM2HPN2R2MG0L Datasheet
55Kb / 2P
   Chip Inductor (Chip Coil) Power Inductor (Multilayer Type) LQM2HP_G0 Series (1008 Size)
logo
Allied Components Inter...
HFQ02 ALLIED-HFQ02 Datasheet
591Kb / 2P
   High Frequency, High Q Chip Inductor
logo
KOA Speer Electronics, ...
KQ1008TTE10NJ KOA-KQ1008TTE10NJ Datasheet
285Kb / 5P
   high Q inductor
logo
Allied Components Inter...
CHQ05-2N5K-RC ALLIED-CHQ05-2N5K-RC Datasheet
410Kb / 1P
   Ceramic Core High Q Chip Inductors
logo
MPS Industries, Inc.
R7X0402CM MPSIND-R7X0402CM Datasheet
198Kb / 1P
   HIGH FREQUENCY CERAMIC CHIP INDUCTOR
R7X0603CW MPSIND-R7X0603CW Datasheet
199Kb / 1P
   HIGH FREQUENCY CERAMIC CHIP INDUCTOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com