công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MV130 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Extech Instruments Corporation.

tên linh kiện MV130
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital MultiMeters
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Trang chủ  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

MV130 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button MV130 Datasheet HTML 3Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 4Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 5Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 6Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. MV130 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Function
Range
Accuracy % rdg. + digits
Resolution
Input Protection
Comments
2, 20, 200mA
±(0.8% + 10 digits)
0.0001,0.001,0.01mA
0.2A,250V fuse
DCA
(MV-130)
10A
±(2.0% + 10 digits)
0.001A
not fused
20
µA
±(3.0% + 7 digits)
0.01
µA
200
µA
±(1.8% + 3 digits)
0.1
µA
2, 20mA
±(1.0% + 3 digits)
0.001, 0.01mA
200mA, 2A
±(1.8% + 3 digits)
0.1mA, 0.001A
2A,250V fuse
ACA
(MV-110)
10A
±(3.0% + 7 digits)
0.01A
not fused
20, 200 mA
±(1.0% + 3 digits)
0.01,0.1mA
0.2A,250V fuse
ACA
(MV-120)
20A
±(3.0% + 7 digits)
0.01A
not fused
2, 20 200mA
±(1.0% + 10 digits)
0.0001,0.001,0.01mA
0.2A,250V fuse
ACA 6
(MV-130)
10A
±(2.0% + 10 digits)
0.001A
not fused
Frequency: 40 to 400Hz
Maximum input:
10A (MV-110, MV-130), 20A (MV-120)
Average responding
15 sec. max @ 20A
200
±(0.8% + 3 digits)
0.1
2, 20, 200k
Ω, 2MΩ ±(0.8% + 1 digits)
1, 10, 100
Ω,1kΩ
20M
±(1.0% + 2 digits)
10k
Resistance
(MV-110, MV-120)
200M
± (5.0% rdg +10d) +10 dig 100kΩ
200
±(0.2% + 5 digits)
0.01
2, 20, 200k
Ω, 2MΩ ±(0.2% + 1 digits)
0.1, 1, 10, 100
Resistance
(MV-130)
20M
±(0.5% + 5 digits)
1k
250V
DC or ACrms
Open circuit voltage <0.7V
RH 200M
range: <75%
RH other ranges: <90%
On the 200M
range a 1.0MΩ offset exists.
Subtract 1.0M
Ω from all readings.


Số phần tương tự - MV130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTRONPTI
MV13T1AD MTRONPTI-MV13T1AD Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV13T1AD MTRONPTI-MV13T1AD Datasheet
396Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV13T1AD-R MTRONPTI-MV13T1AD-R Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV13T1AD-R MTRONPTI-MV13T1AD-R Datasheet
396Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV13T1AG MTRONPTI-MV13T1AG Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
More results

Mô tả tương tự - MV130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
U3400 KEYSIGHT-U3400 Datasheet
2Mb / 21P
   Digital Multimeters
34465A KEYSIGHT-34465A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
34470A KEYSIGHT-34470A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
U1250 KEYSIGHT-U1250 Datasheet
2Mb / 15P
   Digital Multimeters
logo
List of Unclassifed Man...
34460A ETC-34460A Datasheet
2Mb / 28P
   Digital Multimeters
AM-500-EUR ETC-AM-500-EUR Datasheet
1Mb / 2P
   Digital Multimeters
logo
Keysight Technologies
34460A KEYSIGHT-34460A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
logo
TEKTRONIX, INC.
DMM4020 TEKTRONIX-DMM4020 Datasheet
864Kb / 12P
   Digital Multimeters
logo
Keysight Technologies
34461A KEYSIGHT-34461A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
logo
Extech Instruments Corp...
MN35 EXTECH-MN35_15 Datasheet
294Kb / 1P
   Digital Mini MultiMeters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com