công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK12C68-SF25TR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện STK12C68-SF25TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

STK12C68-SF25TR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cypress Semiconductor

Back Button STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor STK12C68-SF25TR Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
STK12C68
Document Number: 001-51027 Rev. **
Page 9 of 20
AC Switching Characteristics
SRAM Read Cycle
Parameter
Description
25 ns
35 ns
45 ns
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Cypress
Parameter
Alt
tACE
tELQV
Chip Enable Access Time
25
35
45
ns
tRC
[7]
tAVAV, tELEH
Read Cycle Time
25
35
45
ns
tAA
[8]
tAVQV
Address Access Time
25
35
45
ns
tDOE
tGLQV
Output Enable to Data Valid
10
15
20
ns
tOHA
[8]
tAXQX
Output Hold After Address Change
5
5
5
ns
tLZCE
[9]
tELQX
Chip Enable to Output Active
5
5
5
ns
tHZCE
[9]
tEHQZ
Chip Disable to Output Inactive
10
10
12
ns
tLZOE
[9]
tGLQX
Output Enable to Output Active
0
0
0
ns
tHZOE
[9]
tGHQZ
Output Disable to Output Inactive
10
10
12
ns
tPU
[6]
tELICCH
Chip Enable to Power Active
0
0
0
ns
tPD
[6]
tEHICCL
Chip Disable to Power Standby
25
35
45
ns
Switching Waveforms
Figure 7. SRAM Read Cycle 1: Address Controlled [7, 8]
Figure 8. SRAM Read Cycle 2: CE and OE Controlled [7]
Notes
7. WE and HSB must be High during SRAM Read cycles.
8. Device is continuously selected with CE and OE both Low.
9. Measured ±200 mV from steady state output voltage.
[+] Feedback


Số phần tương tự - STK12C68-SF25TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK12C68-SF25TR SIMTEK-STK12C68-SF25TR Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK12C68-SF25TR CYPRESS-STK12C68-SF25TR Datasheet
1Mb / 24P
   64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM 25 ns, 35 ns, and 45 ns access times
More results

Mô tả tương tự - STK12C68-SF25TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
STK12C68-5 CYPRESS-STK12C68-5 Datasheet
591Kb / 18P
   64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM
CY14E064L CYPRESS-CY14E064L Datasheet
840Kb / 16P
   64-Kbit (8K x 8) nvSRAM
CY14E064L CYPRESS-CY14E064L_07 Datasheet
520Kb / 17P
   64 Kbit (8K x 8) nvSRAM
STK11C68 CYPRESS-STK11C68 Datasheet
556Kb / 16P
   64 Kbit (8K x 8) SoftStore nvSRAM
STK11C68-5 CYPRESS-STK11C68-5 Datasheet
536Kb / 15P
   64 Kbit (8K x 8) SoftStore nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK15C68 ETC-STK15C68 Datasheet
76Kb / 9P
   8K x 8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88-5 CYPRESS-STK14C88-5 Datasheet
535Kb / 17P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 CYPRESS-STK14C88-3 Datasheet
618Kb / 17P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
STK16C88 CYPRESS-STK16C88 Datasheet
468Kb / 14P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 CYPRESS-STK16C88-3 Datasheet
456Kb / 14P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com