công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28236FBZ-T7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL28236FBZ-T7
Giải thích chi tiết về linh kiện  5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28236FBZ-T7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL28236FBZ-T7 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
9
FN6921.0
June 18, 2009
FIGURE 31. VOUT HIGH vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL =1k
FIGURE 32. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL =1k
FIGURE 33. VOUT HIGH vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL = 100k
FIGURE 34. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL =100k
FIGURE 35. SLEW RATE RISE vs TEMPERATURE,
VOUT = ±1.5V, VP-PV+, V- = ±2.5V, RL =100k
Typical Performance Curves V+ = 5V, V- = 0V, VCM = 2.5V, RL = Open (Continued)
4.935
4.940
4.945
4.950
4.955
4.960
4.965
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
35
40
45
50
55
60
65
70
MIN
MEDIAN
MAX
4.9955
4.9960
4.9965
4.9970
4.9975
4.9980
4.9985
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20406080
100
120
TEMPERATURE (°C)
0.35
0.55
0.75
0.95
1.15
1.35
1.55
1.75
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
MIN
MEDIAN
MAX
ISL28236


Số phần tương tự - ISL28236FBZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28236FBZ-T7 INTERSIL-ISL28236FBZ-T7 Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
logo
Renesas Technology Corp
ISL28236FBZ-T7 RENESAS-ISL28236FBZ-T7 Datasheet
993Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
logo
Intersil Corporation
ISL28236FBZ-T7A INTERSIL-ISL28236FBZ-T7A Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
logo
Renesas Technology Corp
ISL28236FBZ-T7A RENESAS-ISL28236FBZ-T7A Datasheet
993Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
More results

Mô tả tương tự - ISL28236FBZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28136 INTERSIL-ISL28136 Datasheet
767Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output RRIO Op Amp
ISL28136 INTERSIL-ISL28136_11 Datasheet
957Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
ISL28136 RENESAS-ISL28136 Datasheet
1,000Kb / 14P
   5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp
logo
Intersil Corporation
ISL28236FBZ INTERSIL-ISL28236FBZ Datasheet
694Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
July 24, 2014
logo
Renesas Technology Corp
ISL28236 RENESAS-ISL28236 Datasheet
993Kb / 15P
   5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
logo
Intersil Corporation
ISL28146_0806 INTERSIL-ISL28146_0806 Datasheet
820Kb / 16P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
ISL28146 INTERSIL-ISL28146 Datasheet
778Kb / 15P
   5MHz, Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps
EL8178 INTERSIL-EL8178_07 Datasheet
773Kb / 12P
   Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Precision Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
EL8178 RENESAS-EL8178 Datasheet
1Mb / 13P
   Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Precision Op Amp
logo
Intersil Corporation
EL8178 INTERSIL-EL8178_08 Datasheet
804Kb / 15P
   Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Precision Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com