công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL22317TFRTZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL22317TFRTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL22317TFRTZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL22317TFRTZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
9
FN6912.0
May 26, 2009
FIGURE 11. DNL vs TAP POSITION IN VOLTAGE DIVIDER
MODE FOR 100k
Ω (T)
FIGURE 12. DNL vs TAP POSITION IN VOLTAGE DIVIDER
MODE FOR 10k
Ω (W)
FIGURE 13. ZSERROR vs TEMPERATURE FOR 100kΩ (T)
FIGURE 14. ZSERROR vs TEMPERATURE FOR 10kΩ (W)
FIGURE 15. FSERROR vs TEMPERATURE FOR 100kΩ (T)
FIGURE 16. FSERROR vs TEMPERATURE FOR 10kΩ (W)
Typical Performance Curves (Continued)
-0.10
-0.05
0
0.05
0.10
0
20
40
60
80
100
120
TAP POSITION (DECIMAL)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
T = +25°C
-0.10
-0.05
0
0.05
0.10
020
40
60
80
100
120
TAP POSITION (DECIMAL)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
T = +25°C
0
0.02
0.04
0.06
0.08
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (ºC)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (ºC)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
-0.12
-0.09
-0.06
-0.03
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (ºC)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (ºC)
VCC = 2.7V
VCC = 5.5V
ISL22317


Số phần tương tự - ISL22317TFRTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22317TFRTZ INTERSIL-ISL22317TFRTZ Datasheet
603Kb / 15P
   Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
ISL22317TFRTZ INTERSIL-ISL22317TFRTZ Datasheet
600Kb / 15P
   Low Noise, Low Power, I2C??Bus, 128 Taps
April 15, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL22317TFRTZ RENESAS-ISL22317TFRTZ Datasheet
848Kb / 15P
   Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?? Low Noise, Low Power, I2C??Bus, 128 Taps
More results

Mô tả tương tự - ISL22317TFRTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22317 INTERSIL-ISL22317_10 Datasheet
603Kb / 15P
   Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
X93156 INTERSIL-X93156_07 Datasheet
190Kb / 7P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
ISL22316 INTERSIL-ISL22316 Datasheet
546Kb / 15P
   Single Digitally Controlled Potentiometer XDCP
X9119 INTERSIL-X9119_08 Datasheet
287Kb / 17P
   Single Digitally-Controlled (XDCP?? Potentiometer
X9279 INTERSIL-X9279_09 Datasheet
437Kb / 18P
   Single Digitally-Controlled (XDCP?? Potentiometer
logo
Xilinx, Inc
X9119 XILINX-X9119 Datasheet
125Kb / 22P
   Single Digitally-Controlled (XDCP ??) Potentiometer
logo
Intersil Corporation
X9421 INTERSIL-X9421 Datasheet
367Kb / 21P
   Single Digitally Controlled (XDCP) Potentiometer
logo
Xicor Inc.
X9279 XICOR-X9279 Datasheet
398Kb / 24P
   Single Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometer
X9421 XICOR-X9421 Datasheet
117Kb / 21P
   Single Digitally Controlled (XDCP) Potentiometer
logo
Intersil Corporation
X9429 INTERSIL-X9429_08 Datasheet
323Kb / 20P
   Single Digitally Controlled Potentiometer(XDCP??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com