công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL24020 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL24020
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost, 60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op-Amp
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL24020 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL24020 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL24020 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6
FN6735.0
October 2, 2008
FIGURE 19. CMRR
FIGURE 20. PSRR
FIGURE 21. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY
FIGURE 22. SEPARATIONSMALL-SIGNAL OVERSHOOT vs
LOAD CAPACITANCE
FIGURE 23. SETTLING TIME vs STEP SIZE
Typical Performance Curves (Continued)
-15
FREQUENCY (Hz)
-45
-65
1k
10k
100M
1M
10M
-55
100k
-25
-35
0
-80
-60
-40
-20
PSRR+
FREQUENCY (Hz)
100
1k
10M
100k
1M
10k
PSRR-
VS = ±5V
TA = +25°C
10
100
FREQUENCY (Hz)
1
1K
100
1k
100M
1M
10M
100k
10k
LOAD CAPACITANCE (pF)
VS = ±5V
AV = 1
RL = 1kΩ
VIN = ±50mV
TA = +25°C
10
1k
100
100
0
40
60
80
20
-4
4
SETTLING TIME (ns)
-5
5
0
2
-2
65
55
75
105
95
VS = ±5V
AV = 1
RL = 1kΩ
85
3
-1
1
-3
0.1%
0.1%
ISL24020


Số phần tương tự - ISL24020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24020 INTERSIL-ISL24020 Datasheet
192Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op-Amp
October 2, 2008
logo
Renesas Technology Corp
ISL24020 RENESAS-ISL24020 Datasheet
584Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-RailInput-Output Op-Amp
October 2, 2008
logo
Intersil Corporation
ISL24020IHTZ-T7 INTERSIL-ISL24020IHTZ-T7 Datasheet
192Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op-Amp
October 2, 2008
logo
Renesas Technology Corp
ISL24020IHTZ-T7 RENESAS-ISL24020IHTZ-T7 Datasheet
584Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-RailInput-Output Op-Amp
October 2, 2008
More results

Mô tả tương tự - ISL24020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24020IHTZ-T7 INTERSIL-ISL24020IHTZ-T7 Datasheet
192Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op-Amp
October 2, 2008
EL5211A INTERSIL-EL5211A_07 Datasheet
203Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
EL5211A INTERSIL-EL5211A Datasheet
204Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
logo
Renesas Technology Corp
EL5211A RENESAS-EL5211A Datasheet
579Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
ISL24020 RENESAS-ISL24020 Datasheet
584Kb / 10P
   Low Cost, 60MHz Rail-to-RailInput-Output Op-Amp
October 2, 2008
logo
Intersil Corporation
EL5111 INTERSIL-EL5111_07 Datasheet
493Kb / 18P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
logo
Renesas Technology Corp
EL5111 RENESAS-EL5111 Datasheet
857Kb / 19P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
logo
Intersil Corporation
EL5111_0705 INTERSIL-EL5111_0705 Datasheet
494Kb / 18P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
EL5111 INTERSIL-EL5111 Datasheet
653Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
EL5111IWTZ-T7 INTERSIL-EL5111IWTZ-T7 Datasheet
453Kb / 19P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
August 27, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com