công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL24021IRT065Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL24021IRT065Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL24021IRT065Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL24021IRT065Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
FN6637.0
June 3, 2009
FIGURE 7. PSRR vs TEMPERATURE
FIGURE 8. CMRR vs TEMPERATURE
FIGURE 9. SLEW RATE vs TEMPERATURE
FIGURE 10. SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
FIGURE 11. OPEN-LOOP GAIN vs SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 12. SUPPLY CURRENT vs SUPPLY VOLTAGE
Typical Performance Curves (Continued)
70
75
80
85
90
95
100
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (°C)
VS = ±5V
50
60
70
80
90
100
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (°C)
VS = ±5V
14
16
18
20
22
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (°C)
VS = ±5V
AV = 2
RL = 1kΩ
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
-50
0
50
100
150
TEMPERATURE (°C)
VS = ±5V
AV = 1
40
60
80
100
120
140
4
8
12
16
20
SUPPLY VOLTAGE (V)
TA = +25°C
1.0
3.0
SUPPLY VOLTAGE (V)
0.5
4.0
2.0
2.5
3.5
1.5
TA = +25°C
RL = OPEN
CL = OPEN
8
412
16
20
ISL24021


Số phần tương tự - ISL24021IRT065Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24021IRT065Z-T13 INTERSIL-ISL24021IRT065Z-T13 Datasheet
606Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
October 18, 2011
logo
Renesas Technology Corp
ISL24021IRT065Z-T13 RENESAS-ISL24021IRT065Z-T13 Datasheet
704Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
ISL24021IRT065Z-T7A INTERSIL-ISL24021IRT065Z-T7A Datasheet
606Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
October 18, 2011
logo
Renesas Technology Corp
ISL24021IRT065Z-T7A RENESAS-ISL24021IRT065Z-T7A Datasheet
704Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - ISL24021IRT065Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24021IRT065Z-T7A INTERSIL-ISL24021IRT065Z-T7A Datasheet
606Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
October 18, 2011
logo
Renesas Technology Corp
ISL24021 RENESAS-ISL24021 Datasheet
704Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL5411T INTERSIL-EL5411T_10 Datasheet
815Kb / 16P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
EL5211T RENESAS-EL5211T Datasheet
850Kb / 15P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
May 12, 2010
EL5411T RENESAS-EL5411T Datasheet
1,002Kb / 16P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
August 3, 2010
logo
Intersil Corporation
EL5420T INTERSIL-EL5420T Datasheet
470Kb / 17P
   12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
EL5220T RENESAS-EL5220T Datasheet
813Kb / 15P
   12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL5120T INTERSIL-EL5120T Datasheet
511Kb / 14P
   12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM8532 NJRC-NJM8532 Datasheet
303Kb / 10P
   Rail-to-Rail Input/Output Dual Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL5211T INTERSIL-EL5211T Datasheet
403Kb / 15P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com