công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK415-090-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK415-090-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Channel Power Switching Audio Power IC, 50W50W
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK415-090-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK415-090-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK415-090-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
STK415-090-E
No. A1246-4/12
Application Circuit Example
STK415-100 series
C01
C02
C03
C04
Stand-by
GND
Ch2-IN
Ch1-IN
GND
Ch2-OUT
Ch1-OUT
GND
+VL
+VH
-VL
-VH
D03 D04
D01
D02
R01
R02
R03
R04
C05
C06
R18
R24
R26
R19
C07
C08
C22
C23
R14
C13
R15
C14
C17
C16
R05
R06
C19
C20
R22
R21
R30
L02
R12
L01
R11
C11
R09
R08
C10
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
+OFF
SET
-OFF
SET
-VL
+VL
-Pre -VH +VH
OUT
Ch1+
OUT
Ch1-
OUT
Ch2+
OUT
Ch2- +Pre SUB GND
IN
Ch1
NF
Ch1
NF
Ch2
IN
Ch2
ST
BY


Số phần tương tự - STK415-090-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK415-100-E SANYO-STK415-100-E Datasheet
187Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 60W60W
STK415-120-E SANYO-STK415-120-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 80W80W
STK415-130-E SANYO-STK415-130-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 100W100W
STK415-140-E SANYO-STK415-140-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 120W120W
More results

Mô tả tương tự - STK415-090-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-760-E SANYO-STK433-760-E Datasheet
205Kb / 12P
   2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-060N-E SANYO-STK433-060N-E Datasheet
279Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 50W50W
logo
International Rectifier
IRAUDAMP22 IRF-IRAUDAMP22_15 Datasheet
767Kb / 22P
   50W/2 x 2 Channel Class D Audio Power Amplifier
logo
NTE Electronics
NTE7118 NTE-NTE7118 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 50W
logo
Delta Electronics, Inc.
DPS-50AP-2-A DELTA-DPS-50AP-2-A Datasheet
1Mb / 3P
   Total power 50W
logo
Mean Well Enterprises C...
RT-50 MEANWELL-RT-50_11 Datasheet
416Kb / 2P
   50W Triple Output Switching Power Supply
RQ-50 MEANWELL-RQ-50_11 Datasheet
239Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
RID-50 MEANWELL-RID-50_11 Datasheet
417Kb / 2P
   50W Dual Output Switching Power Supply
NET-50 MEANWELL-NET-50_11 Datasheet
427Kb / 2P
   50W Triple Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com