công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z0103MA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện Z0103MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Logic level four-quadrant triac
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

Z0103MA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  Z0103MA Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors Z0103MA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Z0103MA_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 5 August 2009
3 of 12
NXP Semiconductors
Z0103MA
Logic level four-quadrant triac
Fig 1.
Total power dissipation as a function of RMS on-state current; maximum values
Fig 2.
Non-repetitive peak on-state current as a function of the number of sinusoidal current cycles; maximum
values
003aac259
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
IT(RMS) (A)
Ptot
(W)
α= 180°
120
°
90
°
60
°
30
°
conduction
angle
(degrees)
form
factor
a
30
60
90
120
180
4
2.8
2.2
1.9
1.57
α
003aad318
0
2
4
6
8
10
1
10
10
2
10
3
number of cycles
ITSM
(A)
ITSM
t
IT
Tj(init) = 25 °C max
1/f


Số phần tương tự - Z0103MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
Z0103MA PHILIPS-Z0103MA Datasheet
267Kb / 12P
   Triacs
Rev. 02-12 September 2002
logo
STMicroelectronics
Z0103MA STMICROELECTRONICS-Z0103MA Datasheet
74Kb / 8P
   1A TRIACS
Z0103MA STMICROELECTRONICS-Z0103MA Datasheet
96Kb / 9P
   1 A Triacs
logo
ON Semiconductor
Z0103MA ONSEMI-Z0103MA Datasheet
195Kb / 10P
   Sensitive Gate Triacs Series Silicon Bidirectional Thyristors
June, 2009??Rev. 2
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
Z0103MA TGS-Z0103MA Datasheet
153Kb / 1P
   1A TRIACS
More results

Mô tả tương tự - Z0103MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
Z0109MN NXP-Z0109MN_11 Datasheet
837Kb / 15P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 05-22 March 2011
Z0103NN NXP-Z0103NN Datasheet
185Kb / 12P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 03-5 August 2009
Z0109NN NXP-Z0109NN Datasheet
185Kb / 12P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 03-5 August 2009
Z0103NN NXP-Z0103NN_11 Datasheet
693Kb / 15P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 05-21 March 2011
Z0107MA NXP-Z0107MA_11 Datasheet
665Kb / 14P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 04-21 March 2011
Z0103NN0 NXP-Z0103NN0 Datasheet
623Kb / 15P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 02-21 March 2011
Z0109NN0 NXP-Z0109NN0 Datasheet
638Kb / 17P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 3-10 May 2011
logo
Unisonic Technologies
UZ0107 UTC-UZ0107_15 Datasheet
125Kb / 3P
   LOGIC LEVEL FOUR-QUADRANT TRIAC
logo
NXP Semiconductors
Z0103MN NXP-Z0103MN Datasheet
185Kb / 12P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 03-5 August 2009
Z0107MA0 NXP-Z0107MA0 Datasheet
616Kb / 15P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 3-12 May 2011
Z0107NA NXP-Z0107NA_11 Datasheet
681Kb / 14P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 04-22 March 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com