công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVTN16245BBQ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVTN16245BBQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVTN16245BBQ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245BBQ Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
74LVTN16245B_1
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 29 July 2009
11 of 16
NXP Semiconductors
74LVTN16245B
3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Test data is given in Table 9.
Definitions test circuit:
RL = Load resistance.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
VEXT = External voltage for measuring switching times.
Fig 7.
Load circuit for measuring switching times
VEXT
VCC
VI
VO
001aae235
DUT
CL
RT
RL
RL
PULSE
GENERATOR
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
Table 9.
Test data
Input
Load
VEXT
VI
fi
tW
tr, tf
CL
RL
tPHZ, tPZH
tPLZ, tPZL
tPLH, tPHL
2.7 V
≤ 10 MHz
500 ns
≤ 2.5 ns
50 pF
500
GND
6 V
open


Số phần tương tự - 74LVTN16245BBQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16245BBQ NXP-74LVTN16245BBQ Datasheet
155Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
More results

Mô tả tương tự - 74LVTN16245BBQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16245B PHILIPS-74LVTN16245B_15 Datasheet
221Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 5-5 April 2012
74LVT_LVTH16245B PHILIPS-74LVT_LVTH16245B_15 Datasheet
261Kb / 19P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 10-1 March 2012
74LVTN16245B NXP-74LVTN16245B_10 Datasheet
155Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16245B NEXPERIA-74LVTN16245B Datasheet
212Kb / 13P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 6 - 30 October 2018
74LVTH16245B NEXPERIA-74LVTH16245B Datasheet
227Kb / 12P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 12 - 12 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT16245B NXP-74LVT16245B Datasheet
182Kb / 19P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 07-29 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16543A NEXPERIA-74LVT16543A Datasheet
243Kb / 15P
   3.3 V 16-bit registered transceiver; 3-state
Rev. 4 - 1 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT16646A PHILIPS-74LVT16646A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16646A NEXPERIA-74LVT16646A Datasheet
231Kb / 22P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03 - 12 January 2005
logo
NXP Semiconductors
74LVT16652A PHILIPS-74LVT16652A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver/register; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com