công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVTN16244B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVTN16244B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVTN16244B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVTN16244B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
74LVTN16244B_1
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 13 July 2009
11 of 15
NXP Semiconductors
74LVTN16244B
3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
12. Package outline
Fig 8.
Package outline SOT362-1 (TSSOP48)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(2)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.2
0.1
8
0
o
o
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions).
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT362-1
99-12-27
03-02-19
w M
θ
A
A1
A2
D
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
X
(A )
3
0.25
124
48
25
y
pin 1 index
b
H
1.05
0.85
0.28
0.17
0.2
0.1
12.6
12.4
6.2
6.0
0.5
1
0.25
8.3
7.9
0.50
0.35
0.8
0.4
0.08
0.8
0.4
p
E
v M A
A
TSSOP48: plastic thin shrink small outline package; 48 leads; body width 6.1 mm
SOT362-1
A
max.
1.2
0
2.5
5 mm
scale
MO-153


Số phần tương tự - 74LVTN16244B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244B NEXPERIA-74LVTN16244B Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16244BBQ NXP-74LVTN16244BBQ Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
74LVTN16244BDGG NXP-74LVTN16244BDGG Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244BDGG NEXPERIA-74LVTN16244BDGG Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
More results

Mô tả tương tự - 74LVTN16244B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTH16244B NXP-74LVTH16244B Datasheet
109Kb / 17P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 06-13 November 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244B NEXPERIA-74LVTN16244B Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74LVT16244B NXP-74LVT16244B_10 Datasheet
178Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 08-22 March 2010
74LVTN16244B PHILIPS-74LVTN16244B_15 Datasheet
193Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 5-2 April 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTH16244B NEXPERIA-74LVTH16244B Datasheet
218Kb / 12P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 13 - 12 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT_LVTH16244B PHILIPS-74LVT_LVTH16244B_15 Datasheet
258Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 11-1 March 2012
74LVT16244B PHILIPS-74LVT16244B_06 Datasheet
98Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 05-21 March 2006
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B_10 Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240A NEXPERIA-74LVT16240A Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVC_ALVCH16244 PHILIPS-74ALVC_ALVCH16244_15 Datasheet
91Kb / 20P
   2.5 V/3.3 V 16-bit buffer/line driver (3-state)
2003 May 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com