công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA748C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UA748C
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UA748C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  UA748C Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA748C Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
uA748C, uA748M
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS095 – D921, DECEMBER 1970 – REVISED OCTOBER 1990
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
5
TYPICAL CHARACTERISTICS
0.1
RL – Load Resistance – kΩ
±14
10
±4
±5
±6
±7
±8
±9
±10
±11
±12
±13
0.2
0.4
0.7 1
2
4
7
VCC
± = ± 15 V
TA = 25°C
100
f – Frequency – Hz
±20
1 M
0
±2
±4
±6
±8
±10
±12
±14
±16
±18
1 k
10 k
100 k
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
LOAD RESISTANCE
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
FREQUENCY
RL = 10 kΩ
CC = 30 pF
TA = 25°C
VCC
± = ±15 V
Figure 4
Figure 5
1
f – Frequency – Hz
10 7
100 M
10 –1
10
100
1 k
10 k 100 k 1 M
10 M
1
101
102
103
104
105
106
VCC
± = ±15 V
RL = 2 kΩ
CC = 30 pF
TA = 25°C
0
|VCC
±| – Supply Voltage – V
400
20
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
200
100
20
40
RL = 2 kΩ
TA = 25°C
OPEN-LOOP LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL
VOLTAGE AMPLIFICATION
vs
FREQUENCY
OPEN-LOOP LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL
VOLTAGE AMPLIFICATION
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 6
Figure 7


Số phần tương tự - UA748C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
UA748C STMICROELECTRONICS-UA748C Datasheet
156Kb / 7P
   PRECISION SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA748CD STMICROELECTRONICS-UA748CD Datasheet
115Kb / 8P
   PRECISION SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA748CN STMICROELECTRONICS-UA748CN Datasheet
115Kb / 8P
   PRECISION SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA748CN STMICROELECTRONICS-UA748CN Datasheet
156Kb / 7P
   PRECISION SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - UA748C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA709C TI-UA709C Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Rohm
BD1321G ROHM-BD1321G_16 Datasheet
728Kb / 23P
   General Purpose Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
UA741 TI-UA741 Datasheet
423Kb / 19P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741CPSRG4 TI-UA741CPSRG4 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741MU TI-UA741MU Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741 TI-UA741_07 Datasheet
477Kb / 19P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741 TI1-UA741 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   General-Purpose Operational Amplifiers
RC4136 TI-RC4136 Datasheet
83Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUAD GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
RC4558 TI-RC4558 Datasheet
57Kb / 11P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC1458 TI-MC1458 Datasheet
81Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com