công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S207K6 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S207K6
Giải thích chi tiết về linh kiện  STM8S performance line revision X device limitations
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S207K6 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STM8S207K6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S207K6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Revision code on device marking
Errata sheet
6/8
Appendix A
Revision code on device marking
Figure 1 shows the marking compositions for the LQFP80 package.
Figure 1.
LQFP80 top package view
STM8S208
X
Revision code


Số phần tương tự - STM8S207K6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8S207K6 STMICROELECTRONICS-STM8S207K6 Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
STM8S207K6T3 STMICROELECTRONICS-STM8S207K6T3 Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 Kbytes Flash, integrated EEPROM,10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I짼C, CAN
STM8S207K6T3 STMICROELECTRONICS-STM8S207K6T3 Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
STM8S207K6T3B STMICROELECTRONICS-STM8S207K6T3B Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 Kbytes Flash, integrated EEPROM,10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I짼C, CAN
STM8S207K6T3B STMICROELECTRONICS-STM8S207K6T3B Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
More results

Mô tả tương tự - STM8S207K6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8AL3XXX STMICROELECTRONICS-STM8AL3XXX Datasheet
258Kb / 18P
   device limitations
STM8SVLDISCOVERY STMICROELECTRONICS-STM8SVLDISCOVERY Datasheet
124Kb / 4P
   STM8S Value line Discovery
STM8S207XX STMICROELECTRONICS-STM8S207XX Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
STEVAL-TSP001V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-TSP001V1 Datasheet
94Kb / 4P
   Respects source limitations
August 2008 Rev 1
STM8S-DISCOVERY STMICROELECTRONICS-STM8S-DISCOVERY Datasheet
97Kb / 3P
   STM8S access Discovery
November 2010 Rev 1
logo
Burr-Brown (TI)
AB-039 BURR-BROWN-AB-039 Datasheet
52Kb / 6P
   POWER AMPLIFIER STRESS AND POWER HANDLING LIMITATIONS
logo
STMicroelectronics
AN3298 STMICROELECTRONICS-AN3298 Datasheet
397Kb / 27P
   STM8S DALI slave library
logo
List of Unclassifed Man...
SX-DS-4000U2 ETC1-SX-DS-4000U2 Datasheet
591Kb / 2P
   High-Performance USB Device Server
11.2011
logo
STMicroelectronics
STM32F103VET6 STMICROELECTRONICS-STM32F103VET6 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line
STM8S003K3 STMICROELECTRONICS-STM8S003K3 Datasheet
956Kb / 100P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com