công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK404-200-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK404-200-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 60W
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK404-200-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button STK404-200-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK404-200-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
STK404-200-E
No. A1491-6/11
Parts List
PCB No.
Parts
Rating
R03, R04
100
Ω, 1W
ERG1SJ101
R05
56k
Ω, 1/6W
RN16S563FK
R18
56k
Ω, 1/6W
RN16S563FK
R08
4.7
Ω, 1W
ERX1SJ4R7
R11
4.7
Ω, 1/4W
RN14S4R7FK
R14
1.8k
Ω, 1/6W
RN16S182FK
R21
1k
Ω, 1/6W
RN16S102FK
R24, R25
0.22
Ω±10%, 5W
BPR56CFR22J
C01, C02, C05, C06
100
μF, 100V
100MV100HC
C07
3pF
DD104-63B3R0K50
C10
0.1
μF, 100V
ECQ-V1H104JZ
C13
10
μF, 10V
10MV10HC
C16
2.2
μF, 50V
50MV2R2HC
C19
470pF
DD104-63B471K50
C22
100pF
DD104-63B101K50
L01
3
μH
R30
5.6k
Ω, 1/6W
RN16S152FK
R32
1k
Ω, 1/6W
RN16S102FK
R33
3.3k
Ω, 1/6W
RN16S332FK
R34
2.2k
Ω, 1/6W
RN16S222FK
C25
33
μF, 10V
10MV33HC
D05
-
GMB01 (Ref.)
Stand-by
TR1
-
2SC2362 (Ref.)
TR41
2SA1016 (Ref.)
TR42
2SC2362 (Ref.)
C42
-
-
C43
2.2
μF, 10V
10MV2R2HC
D41
GMB01 (Ref.)
R43
220
Ω, 1/6W
RN16S221FK
R44
1.8k
Ω, 1/6W
RN16S182FK
R45
Jumper
-
R46
15k
Ω, 1/6W
RN16S153FK
R47
5.1k
Ω, 1/6W
RN16S152FK
R48
15k
Ω, 1/6W
RN16S153FK
Over Current
R49
47k
Ω, 1/6W
RN16S473FK
R41
33k
Ω, 1/6W
RN16S333FK
R42
10k
Ω, 1/6W
RN16S103FK
DC offset
C41
33
μF, 10V
10MV33HC
J01, 02, 03, 04, 05
Jumper


Số phần tương tự - STK404-200-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-230-E SANYO-STK404-230-E Datasheet
363Kb / 12P
   One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 100W
More results

Mô tả tương tự - STK404-200-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-230-E SANYO-STK404-230-E Datasheet
363Kb / 12P
   One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 100W
STK404-070N-E SANYO-STK404-070N-E Datasheet
193Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC 60W
STK433-070-E SANYO-STK433-070-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
STK402-250 SANYO-STK402-250 Datasheet
108Kb / 4P
   Three-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC
STK433-290-E SANYO-STK433-290-E Datasheet
209Kb / 13P
   Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
STK402-070 SANYO-STK402-070 Datasheet
64Kb / 6P
   Two-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 40W 40W
logo
List of Unclassifed Man...
PA2030A ETC1-PA2030A Datasheet
522Kb / 1P
   AB Class Audio Power Amplifier, MOSFET IC Power Amp
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com