công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1-1S1524NH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tumbler Technologies + TRUMPower

tên linh kiện TS1-1S1524NH
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC/DC CONVERTERS 3KV Isolation, 0.25 to 1 Watt
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRUMPOWER [Tumbler Technologies + TRUMPower]
Trang chủ  http://www.trumpower.com
Logo TRUMPOWER - Tumbler Technologies + TRUMPower

TS1-1S1524NH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tumbler Technologies + TRUMPower

  TS1-1S1524NH Datasheet HTML 1Page - Tumbler Technologies + TRUMPower  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
24 VDC IN
15 VDC IN
5 VDC IN
200 mA
83 mA
66 mA
42 mA
*MODEL NUMBER
OUTPUT
POWER
OUTPUT
VOLTAGE
OUTPUT
CURRENT
5 VDC
12 VDC
15 VDC
24 VDC
1W
1W
1W
1W
PIN
FUNCTION
–V Input
+V Input
–V Output
+V Output
PIN CONNECTIONS
1
2
3
4
0.25W, 0.5W, 0.75W versions and other input/output combinations are available.
* Specify TS1-1QSxxxxNH, TS1-2QSxxxxNH and TS1-3QSxxxxNH for 0.25W, 0.5W and 0.75W respectively.
PIN SIZE: 0.02 X 0.01 INCH
ALL DIMENSIONS IN INCHES (mm)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
All Specifications Typical @+25°C, Nominal Line, and Full
Load Unless Otherwise Noted.
INPUT SPECIFICATIONS
Input Voltage Range..............................................±10%
Input Filter.....................................................Capacitors
OUTPUT SPECIFICATIONS
Voltage Accuracy..........................................±5%, Max.
Line Regulation, FL...........................±1.2%/%Vin, Max.
Load Regulation, FL-20%FL..........................±8%, Max.
Ripple and Noise, 20MHz BW.............100 mVp-p, Max.
Short Circuit Protection................................Momentary
GENERAL SPECIFICATIONS
Efficiency.........................................................72 - 80%
Isolation Voltage, Input to Output..................3,000 VDC
Isolation Resistance................................109 Ohms, Min.
Switching Frequency...................................80 kHz, Min.
Operating Temperature Range................-25°C to +71°C
(Add Suffix "T" for -40 to +85°C Extended Temperature Range.)
Storage Temperature Range.................-55°C to +125°C
Cooling...........................................Free Air Convection
Weight.................................................0.1 oz. (2 grams)
Case Material...................Non-Conductive Black Plastic
TS1-1S1505NH
TS1-1S1512NH
TS1-1S1515NH
TS1-1S1524NH
TS1-1S1205NH
TS1-1S1212NH
TS1-1S1215NH
TS1-1S1224NH
TS1-1S0505NH
TS1-1S0512NH
TS1-1S0515NH
TS1-1S0524NH
12 VDC IN
TS1-1S2405NH
TS1-1S2412NH
TS1-1S2415NH
TS1-1S2424NH
TS1-NH Series
3KV Isolation, 0.25 to 1 Watt
Tumbler Technologies + TRUMPower • Santa Clara, CA • 408-988-6616 • sales@trumpower.com • www.TRUMPower.com
Rev. A -01/2008-
48 VDC IN
TS1-1S4805NH
TS1-1S4812NH
TS1-1S4815NH
TS1-1S4824NH
TRUMPower
DC/DC CONVERTERS
T
0.46
(11.7)
1
4
3
2
0.10
(2.54)
0.40
(10.1)
0.12
(3.05)
0.05
(1.27)
0.24
(6.0)


Số phần tương tự - TS1-1S1524NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tumbler Technologies + ...
TS1-1S1524NH TRUMPOWER-TS1-1S1524NH Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS
More results

Mô tả tương tự - TS1-1S1524NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tumbler Technologies + ...
TSC-1S053.3NH TRUMPOWER-TSC-1S053.3NH Datasheet
15Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 3KV Isolation, 0.25 to 1 Watt
logo
AIMTEC
AMQL-N AIMTEC-AMQL-N Datasheet
371Kb / 4P
   0.25 watt dc-dc converters
logo
Tumbler Technologies + ...
TS1-1S0505N TRUMPOWER-TS1-1S0505N Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 4-pin SIP, 0.25 to 1 Watt
TSC-3QS0505N TRUMPOWER-TSC-3QS0505N Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 7-pin SIP, 0.25 to 1 Watt
logo
List of Unclassifed Man...
D01-01 ETC1-D01-01 Datasheet
51Kb / 1P
   1 WATT DC TO DC CONVERTERS
logo
Toppower Electronic Tec...
TP06AZ TOPPOWER-TP06AZ Datasheet
288Kb / 3P
   6W 3KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AA TOPPOWER-TP03AA_18 Datasheet
705Kb / 4P
   3W 3KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
logo
AIMTEC
AM1D-N AIMTEC-AM1D-N Datasheet
413Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
logo
Intronics Power, Inc.
DC600-I INTRONICS-DC600-I Datasheet
114Kb / 1P
   3.0 WATT HIGH ISOLATION DC-DC CONVERTERS
logo
RSG Electronic Componen...
EC1SA01N RSG-EC1SA01N Datasheet
382Kb / 1P
   1 WATT DC-DC CONVERTERS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com