công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện BC546
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amplifier Transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

BC546 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  BC546 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc BC546 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc BC546 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc BC546 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc BC546 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc BC546 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BC546, B BC547, A, B, C BC548, A, B, C
4
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
BC547/BC548
Figure 7. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 8. “On” Voltage
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.8
1.0
0.6
0.2
0.4
1.0
2.0
0.1
1.0
10
100
0.2
0.2
0.5
0.2
1.0
10
200
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 5.0 V
Figure 9. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 10. Base–Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
–1.0
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
0.2
2.0
10
200
1.0
TA = 25°C
200 mA
50 mA
IC =
10 mA
VCE = 5 V
TA = 25°C
0
0.5
2.0
5.0
20
50
100
0.05
0.2
0.5
2.0
5.0
100 mA
20 mA
–1.4
–1.8
–2.2
–2.6
–3.0
0.5
5.0
20
50
100
–55
°C to 125°C
θVB for VBE
BC546
Figure 11. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
40
Figure 12. Current–Gain – Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.1
0.2
1.0
50
2.0
2.0
10
100
100
200
500
50
20
20
10
6.0
4.0
1.0
10
50 100
5.0
VCE = 5 V
TA = 25°C
0.5
5.0
20
TA = 25°C
Cob
Cib


Số phần tương tự - BC546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BC546 ONSEMI-BC546 Datasheet
140Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
Continental Device Indi...
BC546 CDIL-BC546 Datasheet
124Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Unisonic Technologies
BC546 UTC-BC546 Datasheet
108Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATIONS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
BC546 ARTSCHIP-BC546 Datasheet
179Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC546 TGS-BC546 Datasheet
304Kb / 1P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors (NPN)
More results

Mô tả tương tự - BC546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
   Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
BC547 ONSEMI-BC547 Datasheet
91Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
BC368 MOTOROLA-BC368 Datasheet
129Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS4123 MOTOROLA-MPS4123 Datasheet
71Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS918 MOTOROLA-MPS918 Datasheet
81Kb / 4P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC368 ONSEMI-BC368 Datasheet
63Kb / 4P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
MPS650 ONSEMI-MPS650 Datasheet
103Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2005 ??Rev. 2
logo
Daya Electric Group Co....
2N5550 DAYA-2N5550 Datasheet
83Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC546B ONSEMI-BC546B_07 Datasheet
78Kb / 6P
   Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 6
MMBT6428LT1G ONSEMI-MMBT6428LT1G Datasheet
200Kb / 5P
   Amplifier Transistors
August, 2009 ??Rev. 5
MPS8099 ONSEMI-MPS8099_08 Datasheet
128Kb / 7P
   Amplifier Transistors
December, 2008 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com