công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ100A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SynSemi, Inc.

tên linh kiện SMAJ100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Trang chủ  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.

SMAJ100A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SynSemi, Inc.

  SMAJ100A Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. SMAJ100A Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc. SMAJ100A Datasheet HTML 3Page - SynSemi, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( SMAJ5.0A - SMAJ188CA )
FIG.1 - PULSE DERATING CURVE
FIG.2 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
0
25
50
75
100
125
150
175
Ta, AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
FIG.3 - PULSE WAVEFORM
FIG.4 - PEAK PULSE POWER RATING CURVE
FIG.5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
Page 3 of 3
Rev.02 : February 3, 2004
80
60
40
20
120
100
10
0
0.1
1.0
td, PULSE WIDTH, SEC
100
0.1
µs
1.0
µs
10
µs
100
µs
10ms
1.0ms
NON-REPETITIVE
PULSE WAVEFORM
SHOW IN FIG. 3 ,Ta=25
°C
6,000
100
1,000
10
10
20
100
1
2
200
Measured at
Stand-off Voltage
Voltage VWM
TJ = 25
°C
f = 1.0 MHz
Vsig = 50 mVP-P
t, TIME(ms)
50
100
0
tr = 10
µs
Peak Value
IPPM
Half Value - IPPM
2
td
0
1.0
2.0
3.0
4.0
Ta=25
°C
Pulse Width (td) is defined
as that point where the peak
current decays to 50%
of IPPM
VWM, REVERSE STAND-OFF VOLTAGE, (V)
50
40
30
0
1
5
10
50
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
TJ = TJ max
8.3 ms Single half sine-wave
JEDEC Method
20
10
10/1000
µs. Waveform as
defined by R.E.A.
SMAJ5.0 -
SMAJ78A
SMAJ85 -
SMAJ188A


Số phần tương tự - SMAJ100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ100A JGD-SMAJ100A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ100A SOCAY-SMAJ100A Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMAJ100A LITTELFUSE-SMAJ100A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
logo
DIYI Electronic Technol...
SMAJ100A DYELEC-SMAJ100A Datasheet
530Kb / 5P
   Excellent clamping capability
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ100A SOCAY-SMAJ100A Datasheet
1Mb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results

Mô tả tương tự - SMAJ100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
3.0SMCJ5.0 DIOTECH-3.0SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
3.0SMCJ11 EIC-3.0SMCJ11 Datasheet
58Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3.0SMCJ11C EIC-3.0SMCJ11C Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMB5.0 MIC-SMB5.0 Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SMF5.0A_SERIES PANJIT-SMF5.0A_SERIES_14 Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sangdest Microelectroni...
3.0SMCJ-GT3 SMC-3.0SMCJ-GT3 Datasheet
291Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ PACELEADER-SMAJ Datasheet
4Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ PACELEADER-SMBJ Datasheet
342Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMCJ PACELEADER-SMCJ Datasheet
349Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com