công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SynSemi, Inc.

tên linh kiện 1N5399G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Trang chủ  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.

1N5399G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SynSemi, Inc.

  1N5399G Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. 1N5399G Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( 1N5391G - 1N5399G )
FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
1
2
4
6
10
20
40
60
100
AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Page 2 of 2
Rev. 01 : January 10, 2004
1.2
0.9
0.6
0.3
1.5
10
1.0
40
0
50
0
30
20
10
1.0
80
0.1
0.01
10
0.1
100
140
0
20
40
60
120
PERCENT OF RATED REVERSE
VOLTAGE, (%)
Ta = 25
°C
Ta = 100
°C
TJ = 25
°C
Ta = 25
°C
Pulse Width = 300
µs
2% Duty Cycle
0.01


Số phần tương tự - 1N5399G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
1N5399G RECTRON-1N5399G Datasheet
1,000Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5399G CHENYI-1N5399G Datasheet
177Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
1N5399G MIC-1N5399G Datasheet
47Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shanghai Shunye Electro...
1N5399G SHUNYE-1N5399G Datasheet
1Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5399G SAMYANG-1N5399G Datasheet
397Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N5399G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5400G EIC-1N5400G Datasheet
16Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
logo
SynSemi, Inc.
1N5400G SYNSEMI-1N5400G Datasheet
36Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5391G EIC-1N5391G_05 Datasheet
47Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
DR200G EIC-DR200G Datasheet
39Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
1N3611 EIC-1N3611 Datasheet
82Kb / 1P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
DR200G EIC-DR200G_05 Datasheet
3Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
1N5400G EIC-1N5400G_05 Datasheet
44Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
1N5614 EIC-1N5614 Datasheet
125Kb / 1P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
1N4001G EIC-1N4001G Datasheet
16Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
logo
SynSemi, Inc.
1N4001G SYNSEMI-1N4001G Datasheet
37Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com