công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB1100-1.3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Gunter Seniconductor GmbH.

tên linh kiện SB1100-1.3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chips for Schottky Diodes
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSG [Gunter Seniconductor GmbH.]
Trang chủ  
Logo GSG - Gunter Seniconductor GmbH.

SB1100-1.3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Gunter Seniconductor GmbH.

  SB1100-1.3 Datasheet HTML 1Page - Gunter Seniconductor GmbH.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SB 1XX - 1.3
Chips for Schottky Diodes
Chip Specification
General Description:
Schottky Diode chips with Mo-barrier for switch mode power
rectifiers with the following features:
* Guard-ring for stress protection
* Extremely low forward voltage
* 125 ℃
℃ operation junction temperature
* reverse avalanche behavior
Mechanical Data:
SB 1XX passivated Silicon Chip
Demension(mm)
1,3x1,3
Thickness:
350 +- 20
µm
Metallization:
Top ( Anode ) :
Al Ag
Bottom ( Cathode) : TiNiAg
Forward Current(A)
1 A
Reverse Voltage (V):23, 43, 100 V
Type
Chip
VR(V)
VF(V)@25 C
IRM@VRMM
size(mm)
at If=1A
at 25 C
SB120
1,3x1,3
23 V
380mV
0,5mA
SB140
1,3x1,3
43 V
400mV
0,5mA
SB1100
1,3x1,3
100 V
650mV
0,5mA
Note: Other voltages, Vf & Top Metal AL are available


Số phần tương tự - SB1100-1.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gunter Seniconductor Gm...
SB1100-1.1 GSG-SB1100-1.1 Datasheet
299Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
More results

Mô tả tương tự - SB1100-1.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gunter Seniconductor Gm...
SB120-1.1 GSG-SB120-1.1 Datasheet
299Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB320-1.8 GSG-SB320-1.8 Datasheet
208Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR2045 GSG-MBR2045 Datasheet
76Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR1545 GSG-MBR1545 Datasheet
75Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR1025 GSG-MBR1025 Datasheet
96Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR4045 GSG-MBR4045 Datasheet
76Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB220-1.5 GSG-SB220-1.5 Datasheet
187Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB520-2.0 GSG-SB520-2.0 Datasheet
197Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR5045 GSG-MBR5045 Datasheet
66Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR6045 GSG-MBR6045 Datasheet
75Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com