công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1591CPS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL1591CPS
Giải thích chi tiết về linh kiện  192-165-pixel ccd image sensor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL1591CPS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TL1591CPS Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL1591CPS Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
TC211
192-
× 165-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
SOCS008B – JANUARY 1990
2-10
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL APPLICATION DATA
IALVL
I/N
IAIN
ABIN
MIDSEL
SAIN
PD
GND
VABG+
VSS
VSS
IASR
ABSR
VCC
ABLVL
IAOUT
ABOUT
SAOUT
VCC
VABG–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
TMS3473B
SEL0OUT
GND
PD
SRG3IN
SRG2IN
SRG1IN
TRGIN
NC
SEL1OUT
VSS
VSS
SEL0
NC
VCC
SRG3OUT
SRG2OUT
SRG1OUT
TRGOUT
VCC
SEL1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
SN28846
IALVL1
VCC
ABLVL
VABG–
VABG+
IAG
ABG
GT1
S/H
SRG
S/H
CLK
CMP
CBNK
CSYNC
TRIG
User-Defined Timer
VCC
GND
CK
GND
1
7
14
8
Master Oscillator
VCC
VSS
VCC
V
47 k
22 k
ABG
VSS
ADB
IAG
SRG
OUT
ADB
1
2
3
6
5
4
ADB
3
2
7
6
4
VDD
ADB
EL2020
2N3904
1 k
500
ADB
2.2 k
5 k
ANLG VCC
ANLG IN
ANLG GND
ANLG OUT
1
2
3
4
DGTL VCC
DGTL IN
DGTL GND
SUB GND
8
7
6
5
VCC
S/H
TL1591
TC211
OUT
Parallel Driver
Serial Driver
Image Sensor
Sample-and-Hold
SUPPORT CIRCUITS
DEVICE
PACKAGE
APPLICATION
FUNCTION
SN28846DW
20 pin small outline
Serial driver
Driver for SRG
TMS3473BDW
20 pin small outline
Parallel driver
Driver for IAG, ABG
TL1591CPS
8 pin small outline (EIAJ)
Sample and hold
Single-channel sample-and-hold IC
Figure 10. Typical Application Circuit Diagram


Số phần tương tự - TL1591CPS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL1591CPSLE TI1-TL1591CPSLE Datasheet
226Kb / 11P
[Old version datasheet]   SAMPLE-AND-HOLD CIRCUIT FOR CCD IMAGERS
More results

Mô tả tương tự - TL1591CPS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TC210 TI-TC210 Datasheet
195Kb / 13P
[Old version datasheet]   192- x 165-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC237 TI-TC237 Datasheet
191Kb / 15P
[Old version datasheet]   680- 횞 500-pixel ccd image sensor
TC271 TI1-TC271 Datasheet
373Kb / 22P
[Old version datasheet]   1080 횞 580-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC245 TI-TC245 Datasheet
469Kb / 19P
[Old version datasheet]   786- 횞 488-pixel ccd image sensor
TC240 TI1-TC240 Datasheet
302Kb / 19P
[Old version datasheet]   780- 횞 488-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC244 TI1-TC244 Datasheet
312Kb / 19P
[Old version datasheet]   786- 횞 488-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC244A TI-TC244A Datasheet
311Kb / 19P
[Old version datasheet]   786- 횞 488-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC277 TI-TC277 Datasheet
297Kb / 19P
[Old version datasheet]   735- 횞 580-PIXEL CCD IMAGE SENSOR
TC213 TI-TC213 Datasheet
325Kb / 21P
[Old version datasheet]   1024- 횞 512-pixel ccd image sensor
TC217 TI-TC217 Datasheet
384Kb / 21P
[Old version datasheet]   1158- 횞 488-pixel ccd image sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com